công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7-147099-4 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện 7-147099-4
Giải thích chi tiết về linh kiện  AMPMODU Interconnection System
Download  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

7-147099-4 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Tyco Electronics

Back Button 7-147099-4 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics 7-147099-4 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics 7-147099-4 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics 7-147099-4 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics 7-147099-4 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics 7-147099-4 Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics 7-147099-4 Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics 7-147099-4 Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics 7-147099-4 Datasheet HTML 10Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 98 page
background image
186
Catalog 1307819
Dimensions are in inches and
Dimensions are shown for
USA: 1-800-522-6752
South America: 55-11-2103-6000
Revised 8-08
millimeters unless otherwise
reference purposes only.
Canada: 1-905-470-4425
Hong Kong: 852-2735-1628
specified. Values in brackets
Specifications subject
Mexico: 01-800-733-8926
Japan: 81-44-844-8013
www.tycoelectronics.com
are metric equivalents.
to change.
C. America: 52-55-1106-0803
UK: 44-8706-080-208
Mod IV Surface Mount Vertical Receptacle Assemblies,
.100 x .100 [2.54 x 2.54] Centerline (Continued)
AMPMODU Interconnection System
5
Performance Specifications
Voltage Rating: 250 VAC
Current Rating: 3.0 amperes (max.) for single contact;
2.0 amperes (max.) per contact when connector is fully energized
Operating Temperature Range (Receptacle Assemblies): –65°C to +125°C
Operating Temperature Range (Headers): -65°C to +105°C
Dielectric Withstanding Voltage: 750 VAC
Termination Resistance: 12 milliohms (max.)
Insulation Resistance: 5000 megohms (min.)
Mating Force (Receptacle Assemblies): 9.0 oz. [2.50N] (max.) per contact
Unmating Force (Receptacle Assemblies): 1.5 oz. [0.42N] (min.) per contact
Durability: Tested to 200 cycles (min.) for .000030 [0.00076] gold plated contacts


Số phần tương tự - 7-147099-4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
7-147099-4 MACOM-7-147099-4 Datasheet
4Mb / 98P
   Mod IV Receptacle Assemblies
7-147099-4 MACOM-7-147099-4 Datasheet
4Mb / 98P
   Mod IV Receptacle Assemblies, Single-Row, Outrigger Design .100 x .100 [2.54 x 2.54] Centerline, End To End Stackable
7-147099-4 MACOM-7-147099-4 Datasheet
4Mb / 98P
   Mod IV Receptacle Assemblies, Single-Row, Outrigger Design .100 x .100 2.54 x 2.54 Centerline, End To End Stackable
More results

Mô tả tương tự - 7-147099-4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
1-102974-0 MACOM-1-102974-0 Datasheet
12Mb / 321P
   AMPMODU Interconnection System
4-146260-0 MACOM-4-146260-0 Datasheet
12Mb / 321P
   AMPMODU Interconnection System
1-146139-5 MACOM-1-146139-5 Datasheet
12Mb / 321P
   AMPMODU Interconnection System
1-146134-7 MACOM-1-146134-7 Datasheet
12Mb / 321P
   AMPMODU Interconnection System
1-146261-7 MACOM-1-146261-7 Datasheet
12Mb / 321P
   AMPMODU Interconnection System
103309-1 MACOM-103309-1 Datasheet
12Mb / 321P
   AMPMODU Interconnection System
5-146130-3 MACOM-5-146130-3 Datasheet
3Mb / 96P
   AMPMODU .025 [0.64] Square Interconnection System
5-146130-7 MACOM-5-146130-7 Datasheet
3Mb / 96P
   AMPMODU .025 [0.64] Square Interconnection System
767054-1 MACOM-767054-1 Datasheet
945Kb / 28P
   STEP-Z Interconnection System
logo
TE Connectivity Ltd
1654400-1 TEC-1654400-1 Datasheet
5Mb / 64P
   GET.64 Interconnection System
4-2010.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com