công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5-1105050-2 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện 5-1105050-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  T E CON N E C T I V I T Y AT YOU R S E R V I C E
Download  236 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

5-1105050-2 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button 5-1105050-2 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers 5-1105050-2 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers 5-1105050-2 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers 5-1105050-2 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers 5-1105050-2 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers 5-1105050-2 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers 5-1105050-2 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers 5-1105050-2 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers 5-1105050-2 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 236 page
background image
Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications.
7
HTS Industrie Steckverbinder
HTS Heavy Duty Connectors
MDL.
HD.18
250V
10A
Fiber optic
18
3
Crimp
(stamped)
Melting
(fiber)
DIN VDE
0627
EN 61984
MDL.
HN.D.15
400V
10A
15
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
MDL.
HN.D.18
400V
10A
18
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
Dynamic
D-2800
250V
5A
30
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
Dynamic
D-3800
600V
8A
12
3
Crimp
MDL.
TX.4
150V
16A
Twisted
pair
4
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
MDL.
E.TWIN
150V
16A
4
3
Crimp
DIN VDE
0627
EN 61984
MDL.
KX
RG 58
RG 59
6
3
Crimp
VT
coax
75 Ohm
Inner/Outer
diam.
0,8/6,1
1,44/10
2,8/10,7
1
3
solder
MDL.2.
AIR.Sti
10 bar
2
3
push
MDL.
RJ45
Cat5e
1
Plug/Jack
IDC
Patch cable
MDL.2
Blindmodul
MDL.E.C
Erdmodul
Crimp
196
196
196
197
197
198
198
198
199
200
199
200
200


Số phần tương tự - 5-1105050-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
5-1105300-1 TEC-5-1105300-1 Datasheet
164Kb / 1P
   THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
5-1105300-1 TEC-5-1105300-1 Datasheet
112Kb / 1P
   ECR-08-023312
5-1105301-1 TEC-5-1105301-1 Datasheet
164Kb / 1P
   THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
5-1105301-1 TEC-5-1105301-1 Datasheet
112Kb / 1P
   ECR-08-023312
5-1105653-8 TEC-5-1105653-8 Datasheet
275Kb / 1P
   ECR-17-006155
More results

Mô tả tương tự - 5-1105050-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Powerbox
PSC04 POWERBOX-PSC04 Datasheet
165Kb / 2P
   T E L E C O M R E C T I F I E R S Y S T E M S
PBMPLS POWERBOX-PBMPLS Datasheet
385Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
logo
E-Tech Electronics LTD
GJSBL340-360 ETL-GJSBL340-360 Datasheet
420Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
logo
Powerbox
PBMPLS-RM POWERBOX-PBMPLS-RM Datasheet
138Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
PHOENIX POWERBOX-PHOENIX Datasheet
951Kb / 2P
   D C / A C S I N EWA V E I N V E R T E R
logo
E-Tech Electronics LTD
GESBL1030-1060CT ETL-GESBL1030-1060CT Datasheet
332Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GJSBL1030-1060CT ETL-GJSBL1030-1060CT Datasheet
319Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GEMBR2070-20150CT ETL-GEMBR2070-20150CT Datasheet
321Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GESBL1630-1660CT ETL-GESBL1630-1660CT Datasheet
330Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
GJSBL630-660CT ETL-GJSBL630-660CT Datasheet
430Kb / 2P
   S C HO T T K Y B A R R I E R R E C T I F I E R S R E V E R S E VO LTAG E 7 0 V T O 1 5 0 V, C U R R E N T 2 0 A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com