công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG3233BRJ-REEL bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG3233BRJ-REEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage 1.65 V to 3.6 V,Bidirectional Logic Level Translation, Bypass Switch
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG3233BRJ-REEL bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADG3233BRJ-REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG3233BRJ-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG3233BRJ-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG3233BRJ-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG3233BRJ-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG3233BRJ-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG3233BRJ-REEL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG3233BRJ-REEL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG3233BRJ-REEL Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
ADG3233
Data Sheet
Rev. B | Page 8 of 16
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
1.5
2.0
2.5
3.0
VCC1 (V)
3.5
4.0
TA = 25°C
VCC2 = 2.5V
VCC2 = 1.8V
VCC2 = 3.3V
Figure 7. ICC1 vs. VCC1
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
1.5
2.0
2.5
3.0
VCC2 (V)
3.5
4.0
TA = 25°C
VCC1 = 2.5V
VCC1 = 1.8V
VCC1 = 3.3V
Figure 8. ICC2 vs. VCC2
30
25
20
15
10
5
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
TEMPERATURE (°C)
VCC2 = 3.3V
VCC1 = 2.5V
VCC1 = 3.3V
VCC1 = 1.8V
Figure 9. ICC1 vs. Temperature
30
25
20
15
10
0
–5
5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
TEMPERATURE (°C)
VCC1 = 3.3V
VCC2 = 3.3V
VCC2 = 2.5V
VCC2 = 1.8V
Figure 10. ICC2 vs. Temperature
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
10k
100k
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
TA = 25°C
VCC1 = VCC2 = 3.3V
VCC1 = VCC2 = 1.8V
Figure 11. ICC1 vs. Frequency, Normal Mode
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10k
100k
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
TA = 25°C
VCC1 = VCC2 = 3.3V
VCC1 = VCC2 = 1.8V
Figure 12. ICC1 vs. Frequency, Bypass Mode


Số phần tương tự - ADG3233BRJ-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG3233BRJ-REEL AD-ADG3233BRJ-REEL Datasheet
271Kb / 12P
   Low Voltage 1.65 V to 3.6 V, Bidirectional Logic Level Translation, Bypass Switch
REV. 0
ADG3233BRJ-REEL7 AD-ADG3233BRJ-REEL7 Datasheet
271Kb / 12P
   Low Voltage 1.65 V to 3.6 V, Bidirectional Logic Level Translation, Bypass Switch
REV. 0
ADG3233BRJ-REEL7 AD-ADG3233BRJ-REEL7 Datasheet
380Kb / 16P
   Low Voltage 1.65 V to 3.6 V, Bidirectional Logic Level Translation, Bypass Switch
Rev. C
More results

Mô tả tương tự - ADG3233BRJ-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG3233 AD-ADG3233_V01 Datasheet
380Kb / 16P
   Low Voltage 1.65 V to 3.6 V, Bidirectional Logic Level Translation, Bypass Switch
Rev. C
ADG3233 AD-ADG3233 Datasheet
271Kb / 12P
   Low Voltage 1.65 V to 3.6 V, Bidirectional Logic Level Translation, Bypass Switch
REV. 0
ADG3233 AD-ADG3233_15 Datasheet
292Kb / 16P
   Low Voltage 1.65 V to 3.6 V, Bidirectional Logic Level Translation, Bypass Switch
REV. B
ADG3304 AD-ADG3304 Datasheet
68Kb / 5P
   Low Voltage 1.2 V to 5.5 V, Bidirectional, Logic Level Translators
REV. PrC Feb 2004
ADG3308 AD-ADG3308 Datasheet
67Kb / 5P
   Low Voltage 1.2 V to 5.5 V, Bidirectional, Logic Level Translators
REV. PrE Feb 2004
logo
Vishay Siliconix
DG2718 VISHAY-DG2718 Datasheet
116Kb / 7P
   0.45- CMOS, 1.65-V to 3.6-V, Dual DPDT Analog Switch
Rev. B, 17-Oct-05
logo
Analog Devices
ADG3304 AD-ADG3304_13 Datasheet
618Kb / 20P
   Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 4-Channel, Bidirectional Logic Level Translator
Rev. D
ADG3304 AD-ADG3304_V01 Datasheet
637Kb / 21P
   Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 4-Channel, Bidirectional Logic Level Translator
Rev. E
ADG3308 AD-ADG3308_15 Datasheet
501Kb / 20P
   Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translators
REV. D
ADG3300 AD-ADG3300 Datasheet
615Kb / 20P
   Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translator
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com