công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8014 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8014
Giải thích chi tiết về linh kiện  18-Bit, 2 MSPS PulSAR 15 mW ADC in LFCSP (QFN)
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8014 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD8014 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8014 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8014 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8014 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8014 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8014 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD8014 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD8014 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD8014 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 28 page
background image
AD7986
Rev. B | Page 11 of 28
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
–10
–9
–8
–7
–6
–5
–4
–3
–2
–1
0
INPUT LEVEL (dB)
Figure 17. SNR vs. Input Level
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2.375
2.425
2.475
2.525
2.575
2.625
AVDD AND DVDD VOLTAGE (V)
IREF
IAVDD
IDVDD
IBVDD
IVIO
Figure 18. Operating Currents vs. Supply Voltage
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
–55
–35
–15
5
25
45
65
85
105
125
TEMPERATURE (C)
IREF
IAVDD
IBVDD
Figure 19. Operating Currents vs. Temperature
0
2
4
6
8
10
12
14
–55
–35
–15
5
25
45
65
85
105
125
IAVDD + IDVDD + IVIO
TEMPERATURE (°C)
Figure 20. Power-Down Currents vs. Temperature


Số phần tương tự - AD8014

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8014 AD-AD8014 Datasheet
149Kb / 10P
   400 MHz Low Power High Performance Amplifier
REV. B
AD8014ACHIPS AD-AD8014ACHIPS Datasheet
149Kb / 10P
   400 MHz Low Power High Performance Amplifier
REV. B
AD8014AR AD-AD8014AR Datasheet
149Kb / 10P
   400 MHz Low Power High Performance Amplifier
REV. B
AD8014AR AD-AD8014AR Datasheet
1Mb / 11P
   400 MHz Low Power High Performance Amplifier
REV. C
AD8014AR-REEL7 AD-AD8014AR-REEL7 Datasheet
1Mb / 11P
   400 MHz Low Power High Performance Amplifier
REV. C
More results

Mô tả tương tự - AD8014

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7984 AD-AD7984_17 Datasheet
657Kb / 25P
   18-Bit, 1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC in MSOP/LFCSP
AD7982 AD-AD7982_17 Datasheet
804Kb / 26P
   18-Bit, 1 MSPS PulSAR 7 mW ADC in MSOP/LFCSP
AD7984 AD-AD7984_15 Datasheet
594Kb / 24P
   18-Bit, 1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC in MSOP/LFCSP
REV. B
AD7982BRMZ AD-AD7982BRMZ Datasheet
672Kb / 24P
   18-Bit, 1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC in MSOP/QFN
REV. A
AD7982 AD-AD7982_15 Datasheet
2Mb / 25P
   18 Bit 1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC in MSOP QFN
REV. C
AD7984 AD-AD7984 Datasheet
722Kb / 24P
   18-Bit, 1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC in MSOP/QFN
REV. 0
AD7982BRMZRL7 AD-AD7982BRMZRL7 Datasheet
570Kb / 24P
   18-Bit, 1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7985 AD-AD7985_17 Datasheet
569Kb / 29P
   16-Bit, 2.5 MSPS, PulSAR 15.5 mW ADC in LFCSP
AD7985 AD-AD7985 Datasheet
585Kb / 28P
   16-Bit, 2.5 MSPS, PulSAR 15.5 mW ADC in LFCSP
REV. 0
AD7944 AD-AD7944 Datasheet
582Kb / 28P
   14-Bit, 2.5 MSPS, PulSAR 15.5 mW ADC in LFCSP
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com