công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5359B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Formosa MS

tên linh kiện 1N5359B
Giải thích chi tiết về linh kiện  5W Zener Diode 5.1 to 200V
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FORMOSA [Formosa MS]
Trang chủ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

1N5359B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Formosa MS

  1N5359B Datasheet HTML 1Page - Formosa MS 1N5359B Datasheet HTML 2Page - Formosa MS 1N5359B Datasheet HTML 3Page - Formosa MS 1N5359B Datasheet HTML 4Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25
unless otherwise noted, VF=1.2 Max @ IF=1A for all types)
NOTE:
TOLERANCEANDVOLTAGEDESIGNATION-TheJEDECtypenumbersshownindicateatoleranceof+/-5%with
guaranteed limits on only Vz, IR, Ir, and VF as shown in the electrical characteristics table.
C
7
0.15
bKPOKQ40s
5W Zener Diode 5.1 to 200V
Page 2
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
DS-222803
2008/02/10
2010/03/10
B
4
1N5338 Thru 1N5388
深圳FMS
Kinter
131
6803
0058


Số phần tương tự - 1N5359B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
1N5359B MCC-1N5359B Datasheet
333Kb / 6P
   5 Watt Zener Diode 5.1 to 51 Volts Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
logo
Motorola, Inc
1N5359B MOTOROLA-1N5359B Datasheet
87Kb / 6P
   5 WATT ZENER REGULATOR DIODES 3.3-200 VOLTS
logo
ON Semiconductor
1N5359B ONSEMI-1N5359B Datasheet
135Kb / 7P
   5 Watt Surmetic 40 Zener Voltage Regulators
November, 2013 ??Rev. 15
logo
Semikron International
1N5359B SEMIKRON-1N5359B Datasheet
51Kb / 2P
   Zener silicon diodes
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5359B EIC-1N5359B Datasheet
59Kb / 3P
   SILICON ZENER DIODES
More results

Mô tả tương tự - 1N5359B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
1N5344B DIODES-1N5344B Datasheet
63Kb / 3P
   5W ZENER DIODE
DS21407 Rev. D-3
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
1N5344B GXELECTRONICS-1N5344B Datasheet
209Kb / 3P
   5W ZENER DIODE
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4733A MCC-SMAJ4733A_18 Datasheet
559Kb / 5P
   1 Watt Zener Diode 5.1 to 100 Volts
DL5918B MCC-DL5918B Datasheet
219Kb / 3P
   1.5 Watt Zener Diode 5.1 to 51 Volts
SMAJ5918B MCC-SMAJ5918B Datasheet
464Kb / 5P
   1.5 Watt Zener Diode 5.1 to 200 Volts
1N5338B MCC-1N5338B_14 Datasheet
378Kb / 6P
   5 Watt Zener Diode 5.1 to 200 Volts
logo
Diotech Company.
1N5333B DIOTECH-1N5333B Datasheet
869Kb / 3P
   5W SILICON ZENER DIODE
logo
Kwang Myoung I.S. CO.,L...
1N5338B KISEMICONDUCTOR-1N5338B Datasheet
428Kb / 5P
   5 Watt Zener Diode 5.1 to 200 Volts
logo
Micro Commercial Compon...
1N5339B-TP MCC-1N5339B-TP Datasheet
333Kb / 6P
   5 Watt Zener Diode 5.1 to 51 Volts
logo
Diotech Company.
SMBJ5333B DIOTECH-SMBJ5333B Datasheet
733Kb / 3P
   5W SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com