công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC1G02DTT1 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHC1G02DTT1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single 2?묲nput NOR Gate
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74VHC1G02DTT1 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC74VHC1G02DTT1 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHC1G02DTT1 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHC1G02DTT1 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHC1G02DTT1 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHC1G02DTT1 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHC1G02DTT1 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
MC74VHC1G02
http://onsemi.com
5
PACKAGE DIMENSIONS
SC−88A/SOT−353/SC−70
DF SUFFIX
5 LEAD PACKAGE
CASE 419A−02
ISSUE J
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING
PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. 419A−01 OBSOLETE. NEW STANDARD
419A−02.
4. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD FLASH, PROTRUSIONS, OR GATE
BURRS.
DIM
A
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
1.80
2.20
0.071
0.087
INCHES
B
1.15
1.35
0.045
0.053
C
0.80
1.10
0.031
0.043
D
0.10
0.30
0.004
0.012
G
0.65 BSC
0.026 BSC
H
−−−
0.10
−−−
0.004
J
0.10
0.25
0.004
0.010
K
0.10
0.30
0.004
0.012
N
0.20 REF
0.008 REF
S
2.00
2.20
0.079
0.087
B
0.2 (0.008) MM
12
3
4
5
A
G
S
D 5 PL
H
C
N
J
K
−B−
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.
SOLDERING FOOTPRINT*
mm
inches
SCALE 20:1
0.65
0.025
0.65
0.025
0.50
0.0197
0.40
0.0157
1.9
0.0748


Số phần tương tự - MC74VHC1G02DTT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G02DTT1 ONSEMI-MC74VHC1G02DTT1 Datasheet
99Kb / 8P
   SINGLE 2-INPUT NOR GATE
December, 1999 ??Rev. 2
logo
E-Tech Electronics LTD
MC74VHC1G02DTT1 ETL-MC74VHC1G02DTT1 Datasheet
571Kb / 4P
   Schmitt-Trigger Inverter
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G02DTT1G ONSEMI-MC74VHC1G02DTT1G Datasheet
79Kb / 6P
   Single 2-Input NOR Gate
April, 2016 ??Rev. 18
MC74VHC1G02DTT1G ONSEMI-MC74VHC1G02DTT1G Datasheet
206Kb / 14P
   Single 2-Input NOR Gate
November, 2018 ??Rev. 19
MC74VHC1G02DTT1G ONSEMI-MC74VHC1G02DTT1G Datasheet
183Kb / 14P
   Single 2-Input NOR Gate
March, 2022 ??Rev. 22
More results

Mô tả tương tự - MC74VHC1G02DTT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT02A ONSEMI-MC74VHCT02A_06 Datasheet
156Kb / 8P
   Quad 2?묲nput NOR Gate
March, 2006 ??Rev. 4
MC74VHC02 ONSEMI-MC74VHC02 Datasheet
82Kb / 5P
   Quad 2?묲nput NOR Gate
November, 2005 ??Rev. 4
NLSF302MN ONSEMI-NLSF302MN Datasheet
64Kb / 4P
   Quad 2?묲nput NOR Gate
May, 2006 ??Rev. 4
MC74AC02 ONSEMI-MC74AC02 Datasheet
141Kb / 10P
   Quad 2?묲nput NOR Gate
October, 2006 ??Rev. 7
MC10H102 ONSEMI-MC10H102_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Quad 2?묲nput NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
NLSF302 ONSEMI-NLSF302_06 Datasheet
68Kb / 4P
   Quad 2?묲nput NOR Gate
May, 2006 ??Rev. 4
NL27WZ02 ONSEMI-NL27WZ02_06 Datasheet
63Kb / 5P
   Dual 2?묲nput NOR Gate
May, 2006 ??Rev. 8
MC10H105 ONSEMI-MC10H105_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Triple 2?????묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC74VHC1G03DFT1G ONSEMI-MC74VHC1G03DFT1G Datasheet
84Kb / 6P
   Single 2?묲nput NOR Gate with Open Drain Output
January, 2007 ??Rev. 14
MC10H100 ONSEMI-MC10H100_06 Datasheet
144Kb / 5P
   Quad 2?묲nput NOR Gate With Strobe
February, 2006 ??Rev. 7
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com