công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4861M-NOPB bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM4861M-NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM4861 1.1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM4861M-NOPB bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  LM4861M-NOPB Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM4861M-NOPB Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM4861M-NOPB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM4861M-NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM4861M-NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM4861M-NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM4861M-NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM4861M-NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM4861M-NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 20 page
background image
LM4861
SNAS095C – MAY 1997 – REVISED MAY 2013
www.ti.com
High Gain Application Circuit
Figure 3. Audio Ampiifier with AVD = 20
Single Ended Application Circuit
*CS and CB size depend on specific application requirements and constraints. Typical vaiues of CS and CB are 0.1 μF.
**Pin 1 should be connected to VDD to disable the amplifier or to GND to enable the amplifier. This pin should not be
left floating.
***These components create a “dummy” load for pin 8 for stability purposes.
Figure 4. Single-Ended Amplifier with AV = −1
4
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1997–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM4861


Số phần tương tự - LM4861M-NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM4861M NSC-LM4861M Datasheet
218Kb / 8P
   1.1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
logo
Texas Instruments
LM4861M TI-LM4861M Datasheet
892Kb / 20P
[Old version datasheet]   1.1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
LM4861M/NOPB TI-LM4861M/NOPB Datasheet
892Kb / 20P
[Old version datasheet]   1.1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
LM4861MX TI-LM4861MX Datasheet
892Kb / 20P
[Old version datasheet]   1.1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
LM4861MX/NOPB TI-LM4861MX/NOPB Datasheet
892Kb / 20P
[Old version datasheet]   1.1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
More results

Mô tả tương tự - LM4861M-NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM4861 NSC-LM4861 Datasheet
218Kb / 8P
   1.1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
LM4871 NSC-LM4871 Datasheet
243Kb / 8P
   1.1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
logo
Texas Instruments
LM4861MX TI-LM4861MX Datasheet
892Kb / 20P
[Old version datasheet]   1.1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
logo
Unisonic Technologies
PA4871 UTC-PA4871 Datasheet
231Kb / 6P
   1.1W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH SHUTDOWN MODE
logo
National Semiconductor ...
LM4861 NSC-LM4861_03 Datasheet
276Kb / 12P
   1.1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
LM4870 NSC-LM4870 Datasheet
259Kb / 8P
   1.1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode
logo
Unisonic Technologies
PA4871 UTC-PA4871_17 Datasheet
236Kb / 7P
   1.1W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH SHUTDOWN MODE
PA4871 UTC-PA4871_15 Datasheet
277Kb / 6P
   1.1W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH SHUTDOWN MODE
logo
Integrated Silicon Solu...
IS31AP4991A ISSI-IS31AP4991A Datasheet
373Kb / 11P
   1.1W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH ACTIVE-LOW SHUTDOWN MODE
IS31AP4991A-GRLS2-TR ISSI-IS31AP4991A-GRLS2-TR Datasheet
373Kb / 11P
   1.1W AUDIO POWER AMPLIFIER WITH ACTIVE-LOW SHUTDOWN MODE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com