công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA04F2FT5AUD010G bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - EPCOS

tên linh kiện CA04F2FT5AUD010G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ceramic transient voltage suppressors
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EPCOS [EPCOS]
Trang chủ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

CA04F2FT5AUD010G bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - EPCOS

Back Button CA04F2FT5AUD010G Datasheet HTML 7Page - EPCOS CA04F2FT5AUD010G Datasheet HTML 8Page - EPCOS CA04F2FT5AUD010G Datasheet HTML 9Page - EPCOS CA04F2FT5AUD010G Datasheet HTML 10Page - EPCOS CA04F2FT5AUD010G Datasheet HTML 11Page - EPCOS CA04F2FT5AUD010G Datasheet HTML 12Page - EPCOS CA04F2FT5AUD010G Datasheet HTML 13Page - EPCOS CA04F2FT5AUD010G Datasheet HTML 14Page - EPCOS CA04F2FT5AUD010G Datasheet HTML 15Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 30 page
background image
Part orientation in tape pocket for cardboard tape
For discrete chip case sizes 0201, 0402, 0603
and 1003
For array case size 0405
For array case size 0508
For filter array, case size 0405
Additional taping information
Reel material
Polystyrol (PS)
Tape material
Cardboard
Tape break force
min. 10 N
Top cover tape strength
min. 10 N
Top cover tape peel force
0.1 to 0.65 N at a peel speed of 300 mm/min
Tape peel angle
Angle between top cover tape and the direction of feed
during peel off: 165
° to 180°
Cavity play
Each part rests in the cavity so that the angle between
the part and cavity center line is no more than 20
°
ESD/EMI filters
B72862F1050S160
ESD/EMI filter series
Page 11 of 30
Please read Cautions and warnings and
Important notes at the end of this document.


Số phần tương tự - CA04F2FT5AUD010G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbright Corporation
CA04-41EWA KINGBRIGHT-CA04-41EWA Datasheet
164Kb / 5P
   10.16MM(0.4INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAYS
CA04-41EWA KINGBRIGHT-CA04-41EWA Datasheet
119Kb / 4P
   10.16mm (0.4INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA04-41EWA KINGBRIGHT-CA04-41EWA_06 Datasheet
119Kb / 4P
   10.16mm (0.4INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA04-41GWA KINGBRIGHT-CA04-41GWA Datasheet
68Kb / 3P
   The Green source color devices are made with Gallium Phosphide Green Light Emitting Diode.
CA04-41GWA KINGBRIGHT-CA04-41GWA Datasheet
164Kb / 5P
   10.16MM(0.4INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAYS
More results

Mô tả tương tự - CA04F2FT5AUD010G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EPCOS
B72540E0170K062 EPCOS-B72540E0170K062 Datasheet
191Kb / 14P
   Ceramic transient voltage suppressors Ceramic transient voltage suppressors
B72510T5250K062 EPCOS-B72510T5250K062 Datasheet
3Mb / 72P
   Ceramic transient voltage suppressors SMD multilayer transient voltage suppressors
B72580V0110K062 EPCOS-B72580V0110K062_12 Datasheet
2Mb / 82P
   Ceramic transient voltage suppressors SMD multilayer transient voltage suppressors
B72862F1050S160 EPCOS-B72862F1050S160 Datasheet
653Kb / 28P
   Ceramic transient voltage suppressors
B72762A8140S160 EPCOS-B72762A8140S160_08 Datasheet
645Kb / 28P
   Ceramic transient voltage suppressors
B72587G3140S200 EPCOS-B72587G3140S200 Datasheet
691Kb / 29P
   Ceramic transient voltage suppressors
B72500E2170K060 EPCOS-B72500E2170K060 Datasheet
256Kb / 13P
   Ceramic transient voltage suppressors
B72500E2170S160 EPCOS-B72500E2170S160 Datasheet
156Kb / 13P
   Ceramic transient voltage suppressors
B72510E0140K062 EPCOS-B72510E0140K062 Datasheet
164Kb / 14P
   Ceramic transient voltage suppressors
B72510E0250K062 EPCOS-B72510E0250K062 Datasheet
163Kb / 14P
   Ceramic transient voltage suppressors
B72510E0300K062 EPCOS-B72510E0300K062 Datasheet
162Kb / 14P
   Ceramic transient voltage suppressors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com