công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS1202IPWRG4 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS1202IPWRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Motor Control Current Shunt 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulator
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ADS1202IPWRG4 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button ADS1202IPWRG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS1202IPWRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS1202IPWRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS1202IPWRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS1202IPWRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS1202IPWRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS1202IPWRG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS1202IPWRG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS1202IPWRG4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 25 page
background image
ADS1202
8
SBAS275B
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS (Cont.)
VDD = 5V, +In = –250mV to 250mV, –In = 0V, and MCLK = 10MHz, unless otherwise noted.
SPURIOUS-FREE DYNAMIC RANGE
AND TOTAL HARMONIC DISTORTION
vs INPUT FREQUENCY (Mode 0)
110
Input Frequency (kHz)
SFDR
THD
110
100
90
80
70
60
50
–110
–100
–90
–80
–70
–60
–50
OSR = 256
Sinc3 Filter
SPURIOUS-FREE DYNAMIC RANGE
AND TOTAL HARMONIC DISTORTION
vs INPUT FREQUENCY (Mode 3)
110
Input Frequency (kHz)
SFDR
THD
110
100
90
80
70
60
50
–110
–100
–90
–80
–70
–60
–50
OSR = 256
Sinc3 Filter
8
02
6
410
14
16
18
12
20
Frequency (kHz)
0
–20
–40
–60
–80
–100
–120
–140
FREQUENCY SPECTRUM
(4096 Point FFT, f
IN = 1kHz, 0.5Vp-p)
Mode 0
FREQUENCY SPECTRUM
(4096 Point FFT, f
IN = 5kHz, 0.5Vp-p)
8
02
6
410
14
16
18
12
20
Frequency (kHz)
0
–20
–40
–60
–80
–100
–120
–140
Mode 0
CLOCK FREQUENCY vs TEMPERATURE
–40
–20
0
20
40
60
80
100
120
Temperature (
°C)
10.5
10.2
9.9
9.6
9.3
9.0
COMMON-MODE REJECTION RATIO
vs FREQUENCY
110
100
Frequency of Power Supply (kHz)
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50


Số phần tương tự - ADS1202IPWRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS1202IPWRG4 TI-ADS1202IPWRG4 Datasheet
875Kb / 25P
[Old version datasheet]   Motor Control Current Shunt 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulator
ADS1202IPWRG4 TI1-ADS1202IPWRG4 Datasheet
502Kb / 24P
[Old version datasheet]   Motor Control Current Shunt 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulator
More results

Mô tả tương tự - ADS1202IPWRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS1202 BURR-BROWN-ADS1202 Datasheet
311Kb / 21P
   Motor Control Current Shunt 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulator
logo
Texas Instruments
ADS1202 TI1-ADS1202_14 Datasheet
890Kb / 26P
[Old version datasheet]   Motor Control Current Shunt 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulator
ADS1202 TI1-ADS1202 Datasheet
502Kb / 24P
[Old version datasheet]   Motor Control Current Shunt 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulator
ADS1202IPWRG4 TI-ADS1202IPWRG4 Datasheet
875Kb / 25P
[Old version datasheet]   Motor Control Current Shunt 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulator
AMC1203 TI-AMC1203_15 Datasheet
990Kb / 29P
[Old version datasheet]   1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Isolated Delta-Sigma Modulator
AMC1203 TI-AMC1203 Datasheet
695Kb / 23P
[Old version datasheet]   1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Isolated Delta-Sigma Modulator
ADS1204 TI-ADS1204_15 Datasheet
968Kb / 28P
[Old version datasheet]   Four 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1205 TI-ADS1205 Datasheet
300Kb / 22P
[Old version datasheet]   TWO 1-BIT, 10MHz, 2nd-ORDER DELTA-SIGMA MODULATORS
ADS1205 TI1-ADS1205 Datasheet
850Kb / 29P
[Old version datasheet]   Two 1-bit, 10Mhz, 2nd Order Delta-sigma Modulators
ADS1209 TI-ADS1209 Datasheet
432Kb / 20P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com