công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC124S021 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADC124S021
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADC124S101 4 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 12-Bit A/D Converter
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ADC124S021 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button ADC124S021 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 27 page
background image
ADC124S101
www.ti.com
SNAS283D – MARCH 2005 – REVISED MARCH 2013
Typical Performance Characteristics (continued)
TA = +25°C, fSAMPLE = 500 ksps to 1 Msps, fSCLK = 8 MHz to 16 MHz, fIN = 40.3 kHz unless otherwise stated.
SNR vs. Supply
THD vs. Supply
Figure 19.
Figure 20.
SNR vs. Clock Frequency
THD vs. Clock Frequency
Figure 21.
Figure 22.
SNR vs. Clock Duty Cycle
THD vs. Clock Duty Cycle
Figure 23.
Figure 24.
Copyright © 2005–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Links: ADC124S101


Số phần tương tự - ADC124S021

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
ADC124S021 NSC-ADC124S021 Datasheet
909Kb / 19P
   4 Channel, 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC124S021 TI-ADC124S021 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   ADC084S021 4-Channel, 50 ksps to 200 Ksps, 8-Bit A/D Converter
ADC124S021 TI-ADC124S021 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   ADC084S051 4 Channel, 200 ksps to 500 ksps, 8-Bit A/D Converter
ADC124S021 TI-ADC124S021 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   ADC104S101 4 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 10-Bit A/D Converter
ADC124S021 TI1-ADC124S021 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   ADC124S021 4-Channel, 50 ksps to 200 ksps, 12-Bit A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - ADC124S021

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC124S101 TI1-ADC124S101_14 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   ADC124S101 4 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 12-Bit A/D Converter
ADC128S102 TI1-ADC128S102_14 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   8-Channel, 500 ksps to 1 Msps, 12-Bit A/D Converter
ADC122S101 TI1-ADC122S101_14 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   2 Channel, 500 ksps to 1 Msps 12-Bit A/D Converter
ADC122S101 TI1-ADC122S101_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   2 Channel, 500 ksps to 1 Msps 12-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC128S102 NSC-ADC128S102 Datasheet
852Kb / 18P
   8-Channel, 500 kSPS to 1 MSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC104S101CIMM TI-ADC104S101CIMM Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   ADC104S101 4 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 10-Bit A/D Converter
ADC104S101 TI1-ADC104S101_14 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   ADC104S101 4 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 10-Bit A/D Converter
ADC084S101CIMM TI1-ADC084S101CIMM Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   ADC084S101 4 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 8-Bit A/D Converter
ADC084S101 TI1-ADC084S101_14 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   ADC084S101 4 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 8-Bit A/D Converter
ADC084S101CIMM TI-ADC084S101CIMM Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   ADC084S101 4 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 8-Bit A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com