công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PZT2222A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện PZT2222A
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN General Purpose Amplifier
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

PZT2222A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  PZT2222A Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor PZT2222A Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor PZT2222A Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor PZT2222A Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor PZT2222A Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor PZT2222A Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
NPN General Purpose Amplifier
(continued)
Typical Characteristics (continued)
Collector-Cutoff Current
vs Ambient Temperature
25
50
75
100
125
150
0.1
1
10
100
500
T - AMBIENT TEMPERATURE ( C)
A
V
= 40V
CB
°
Emitter Transition and Output
Capacitance vs Reverse Bias Voltage
0.1
1
10
100
4
8
12
16
20
REVERSE BIAS VOLTAGE (V)
f = 1 MHz
C ob
C te
Turn On and Turn Off Times
vs Collector Current
10
100
1000
0
80
160
240
320
400
I
- COLLECTOR CURRENT (mA)
I
= I
=
t on
t off
B1
C
B2
I c
10
V
= 25 V
cc
Switching Times
vs Collector Current
10
100
1000
0
80
160
240
320
400
I
- COLLECTOR CURRENT (mA)
I
= I
=
t r
t s
B1
C
B2
I c
10
V
= 25 V
cc
t f
t d
Power Dissipation vs
Ambient Temperature
0
25
50
75
100
125
150
0
0.25
0.5
0.75
1
TEMPERATURE ( C)
o
SOT-223
TO-92
SOT-23


Số phần tương tự - PZT2222A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PZT2222A PHILIPS-PZT2222A Datasheet
46Kb / 8P
   NPN switching transistor
1999 Apr 14
logo
GUANGDONG HOTTECH INDUS...
PZT2222A HOTTECH-PZT2222A Datasheet
379Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Siemens Semiconductor G...
PZT2222A SIEMENS-PZT2222A Datasheet
126Kb / 6P
   NPN Silicon Switching Transistors
logo
ON Semiconductor
PZT2222A ONSEMI-PZT2222A Datasheet
113Kb / 5P
   NPN Silicon Planar Epitaxial Transistor
August, 2013 ??Rev. 9
logo
Fairchild Semiconductor
PZT2222A FAIRCHILD-PZT2222A Datasheet
211Kb / 8P
   NPN General Purpose Amplifier
More results

Mô tả tương tự - PZT2222A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
BCW33 FAIRCHILD-BCW33 Datasheet
85Kb / 5P
   NPN General Purpose Amplifier
BSR14 FAIRCHILD-BSR14 Datasheet
49Kb / 3P
   NPN General Purpose Amplifier
PN2484 FAIRCHILD-PN2484 Datasheet
39Kb / 2P
   NPN General Purpose Amplifier
PN3643 FAIRCHILD-PN3643 Datasheet
23Kb / 2P
   NPN General Purpose Amplifier
MPSW01 FAIRCHILD-MPSW01 Datasheet
140Kb / 5P
   NPN General Purpose Amplifier
logo
Unisonic Technologies
BC817 UTC-BC817 Datasheet
79Kb / 4P
   NPN GENERAL PURPOSE AMPLIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
MPSA18 FAIRCHILD-MPSA18_01 Datasheet
296Kb / 7P
   NPN General Purpose Amplifier
2N3904 FAIRCHILD-2N3904 Datasheet
64Kb / 7P
   NPN General Purpose Amplifier
2N4124 FAIRCHILD-2N4124 Datasheet
93Kb / 2P
   NPN General Purpose Amplifier
2N4410 FAIRCHILD-2N4410 Datasheet
24Kb / 2P
   NPN General Purpose Amplifier
2N4953 FAIRCHILD-2N4953 Datasheet
24Kb / 2P
   NPN General Purpose Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com