công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5291BRUZ-20-RL7 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5291BRUZ-20-RL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  256-/1024-Position, Digital Potentiometers
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5291BRUZ-20-RL7 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD5291BRUZ-20-RL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5291BRUZ-20-RL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5291BRUZ-20-RL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5291BRUZ-20-RL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5291BRUZ-20-RL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5291BRUZ-20-RL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5291BRUZ-20-RL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5291BRUZ-20-RL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5291BRUZ-20-RL7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 32 page
background image
AD5291/AD5292
Rev. D | Page 9 of 32
Timing Diagrams
t4
t3
t2
t5
t7
t6
D0
D1
X
SYNC
SCLK
t9
t1
t8
DIN
SDO
D6
D7
D2
XC3
C2
RDY
t12
t10
t11
RESET
tRESET
Figure 3. Write Timing Diagram, CPOL = 0, CPHA = 1
D0
D1
X
SYNC
SCLK
t9
t14
t13
t11
DIN
SDO
X
D0
X
XC3
RDY
D0
X
X
C3
D0
D1
C3
Figure 4. Read Timing Diagram, CPOL = 0, CPHA = 1


Số phần tương tự - AD5291BRUZ-20-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5291BRUZ-20-RL7 AD-AD5291BRUZ-20-RL7 Datasheet
650Kb / 28P
   256-/1024-Position, DigiPOT Potentiometers with Maximum 짹1% R-Tolerance Error and 20-TP Memory
REV. 0
AD5291BRUZ-20-RL7 AD-AD5291BRUZ-20-RL7 Datasheet
1,019Kb / 30P
   256-/1024-Position, Digital Potentiometers
More results

Mô tả tương tự - AD5291BRUZ-20-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5291 AD-AD5291_14 Datasheet
1,019Kb / 30P
   256-/1024-Position, Digital Potentiometers
AD5231 AD-AD5231 Datasheet
562Kb / 24P
   Nonvolatile Memory, 1024-Position Digital Potentiometers
REV. 0
AD5200BRM50 AD-AD5200BRM50 Datasheet
1Mb / 15P
   256-Position and 33-Position Digital Potentiometers
REV. D
AD5200BRM10 AD-AD5200BRM10 Datasheet
1Mb / 15P
   256-Position and 33-Position Digital Potentiometers
REV. D
AD5201 AD-AD5201 Datasheet
749Kb / 16P
   256-Position and 33-Position Digital Potentiometers
REV. B
AD5200 AD-AD5200_15 Datasheet
1Mb / 15P
   256-Position and 33-Position Digital Potentiometers
REV. D
AD5201 AD-AD5201_15 Datasheet
1Mb / 15P
   256-Position and 33-Position Digital Potentiometers
REV. D
AD5235 AD-AD5235 Datasheet
102Kb / 10P
   Nonvolatile Memory, Dual 1024 Position Digital Potentiometers
REV PrD 6 Nov 2000
AD5241BR10 AD-AD5241BR10 Datasheet
394Kb / 16P
   I2C Compatible 256-Position Digital Potentiometers
REV. B
AD5241 AD-AD5241_09 Datasheet
550Kb / 20P
   I2C-Compatible, 256-Position Digital Potentiometers
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com