công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5247BKSZ10-2RL7 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5247BKSZ10-2RL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  128-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5247BKSZ10-2RL7 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD5247BKSZ10-2RL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5247BKSZ10-2RL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5247BKSZ10-2RL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5247BKSZ10-2RL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5247BKSZ10-2RL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5247BKSZ10-2RL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5247BKSZ10-2RL7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5247BKSZ10-2RL7 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD5247BKSZ10-2RL7 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
Data Sheet
AD5247
Rev. F | Page 11 of 20
FREQUENCY (Hz)
1k
0.25
0.20
0.15
0.30
0.10
0.05
10k
100k
1M
0
C
TA = 25°C
A-VDD = 5.5V
CODE = 0x55
B-VDD = 5.5V
CODE = 0x7F
C-VDD = 2.7V
CODE = 0x55
D-VDD = 2.7V
CODE = 0x7F
D
B
A
Figure 22. IDD vs. Frequency
CODE (Decimal)
0
125
100
75
150
50
25
16
80
128
0
TA = 25°C
RAB = 50kΩ
VDD = 2.7V
VDD = 5.5V
32
48
64
96
112
Figure 23. Wiper Resistance vs. Code vs. VDD
VDD = 5.5V
VA = 5.0V
VB = 0V
VW
CLK
TA = 25°C
RAB = 10kΩ
FCLK = 100kHz
5V
0V
1µs/DIV
Figure 24. Digital Feedthrough
VDD = 5.5V
VA = 5.0V
VB = 0V
CODE 0x40 TO CODE 0x3F
TA = 25°C
RAB = 10kΩ
VW
200ns/DIV
Figure 25. Midscale Glitch, Code 0x40 to Code 0x3F
VDD = 5.5V
VA = 5.0V
VB = 0V
CODE 0x00 TO CODE 0x7F
TA = 25°C
RAB = 10kΩ
VW
4µs/DIV
Figure 26. Large Signal Settling Time


Số phần tương tự - AD5247BKSZ10-2RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5247BKS10-R2 AD-AD5247BKS10-R2 Datasheet
1Mb / 20P
   128-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
AD5247BKS10-RL7 AD-AD5247BKS10-RL7 Datasheet
1Mb / 20P
   128-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
AD5247BKS100-R2 AD-AD5247BKS100-R2 Datasheet
1Mb / 20P
   128-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
AD5247BKS100-RL7 AD-AD5247BKS100-RL7 Datasheet
1Mb / 20P
   128-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
AD5247BKS5-R2 AD-AD5247BKS5-R2 Datasheet
1Mb / 20P
   128-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD5247BKSZ10-2RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5247 AD-AD5247 Datasheet
1Mb / 20P
   128-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
AD5246BKSZ100-RL7 AD-AD5246BKSZ100-RL7 Datasheet
370Kb / 16P
   128-Position I2C-Compatible Digital Resistor
REV. C
AD5246 AD-AD5246 Datasheet
991Kb / 20P
   128-Position I2C Compatible Digital Resistor
REV. 0
AD5245BRJ50 AD-AD5245BRJ50 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
logo
ON Semiconductor
CAT5171 ONSEMI-CAT5171 Datasheet
171Kb / 12P
   256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
August, 2009 ??Rev. 1
logo
Analog Devices
AD5245 AD-AD5245 Datasheet
995Kb / 16P
   256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
AD5245BRJ5 AD-AD5245BRJ5 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5245BRJ10 AD-AD5245BRJ10 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD7376ARWZ10 AD-AD7376ARWZ10 Datasheet
452Kb / 20P
   128-Position Digital Potentiometer
REV. D
AD5258 AD-AD5258 Datasheet
1Mb / 24P
   Nonvolatile, I2C-Compatible 64-Position, Digital Potentiometer
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com