công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N2369AUBC bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện 2N2369AUBC
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN SILICON TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

2N2369AUBC bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Microsemi Corporation

  2N2369AUBC Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation 2N2369AUBC Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
TECHNICAL DATA SHEET
6 Lake Street, Lawrence, MA 01841
1-800-446-1158 / (978) 620-2600 / Fax: (978) 689-0803
Website: http: //www.microsemi.com
NPN SILICON TRANSISTOR
Qualified per MIL-PRF-19500/317
T4-LDS-0057 Rev. 2 (081394)
Page 1 of 2
DEVICES
LEVELS
2N2369A
2N2369AUB
2N4449
JAN
2N2369AU
2N2369AUBC *
JANTX
2N2369AUA
JANTXV
JANS
* Available to JANS quality level only.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC = +25°C unless otherwise noted)
Parameters / Test Conditions
Symbol
Value
Unit
Collector-Emitter Voltage
2N2369A / U / UA
2N4449 / UB / UBC
VCEO
15
20
Vdc
Emitter-Base Voltage
2N2369A / U / UA
2N4449 / UB / UBC
VEBO
4.5
6.0
Vdc
Collector-Base Voltage
VCBO
40
Vdc
Collector-Emitter Voltage
ICES
40
Vdc
Total Power Dissipation @
TA = +25°C
2N2369A; 2N4449
UA, UB, UBC
U
PT
0.36
(1)
0.36
(1, 5)
0.50
(4)
W
Operating & Storage Junction Temperature Range
Top, Tstg
-65 to +200
°C
THERMAL CHARACTERISTICS
Parameters / Test Conditions
Symbol
Value
Unit
Thermal Resistance, Ambient-to-Case
2N2369A; 2N4449
UA, UB, UBC
U
RθJA
400
400
(5)
350
°C/W
Note:
1.
Derate linearly 2.06 mW°/C above TA = +25°C.
2.
Derate linearly 4.76 mW°/C above TC = +95°C.
3.
Derate linearly 3.08 mW°/C above TC = +70°C.
4.
Derate linearly 3.44 mW°/C above TA = +54.5°C.
5.
Mounted on FR-4 PCB (1Oz. Cu) with contacts 20 mils larger than package pads.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = +25°C, unless otherwise noted)
Parameters / Test Conditions
Symbol
Min.
Max.
Unit
OFF CHARACTERTICS
Collector-Emitter Breakdown Voltage
IC = 10mAdc
V(BR)CEO
15
Vdc
Collector-Base Cutoff Current
VCE = 20Vdc
ICES
0.4
μAdc
TO-18 (TO-206AA)
2N2369A
TO-46 (TO-206AB)
2N4449
SURFACE MOUNT
UA
SURFACE MOUNT
UB & UBC
(UBC = Ceramic Lid Version)
SURFACE MOUNT
U (Dual Transistor)


Số phần tương tự - 2N2369AUBC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
2N2369AUBC MICROSEMI-2N2369AUBC Datasheet
54Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
2N2369AUBC MICROSEMI-2N2369AUBC Datasheet
442Kb / 8P
   TECHNICAL DATA SHEET
More results

Mô tả tương tự - 2N2369AUBC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5603D FAIRCHILD-KSC5603D_10 Datasheet
115Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
logo
STMicroelectronics
MJE521 STMICROELECTRONICS-MJE521 Datasheet
61Kb / 4P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
Seme LAB
BFT33A SEME-LAB-BFT33A Datasheet
21Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
CMPT5551 CENTRAL-CMPT5551 Datasheet
78Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
CZT2222A CENTRAL-CZT2222A Datasheet
94Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
2SC3731 NEC-2SC3731 Datasheet
193Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3486 SANYO-2SC3486 Datasheet
41Kb / 1P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
NEC
NE685M03 NEC-NE685M03 Datasheet
34Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
2SD774 NEC-2SD774 Datasheet
161Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
AA1L3Z NEC-AA1L3Z Datasheet
119Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
NE688M23 NEC-NE688M23 Datasheet
19Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com