công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N1131 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện 2N1131
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW POWER PNP SILICONTRANSISTOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

2N1131 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Microsemi Corporation

  2N1131 Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation 2N1131 Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation 2N1131 Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
TECHNICAL DATA SHEET
6 Lake Street, Lawrence, MA 01841
Gort Road Business Park, Ennis, Co. Clare, Ireland
1-800-446-1158 / (978) 620-2600 / Fax: (978) 689-0803
Tel: +353 (0) 65 6840044 Fax: +353 (0) 65 6822298
Website: http: //www.microsemi.com
LOW POWER PNP SILICONTRANSISTOR
Qualified per MIL-PRF-19500/177
T4-LDS-0187 Rev. 1 (101882)
Page 1 of 3
DEVICES
LEVELS
2N1131
2N1132
JAN
2N1131L
2N1132L
JANTX
JANTXV
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC = +25°C unless otherwise noted)
Parameters / Test Conditions
Symbol
Value
Unit
Collector-Emitter Voltage
VCEO
40
Vdc
Collector-Base Voltage
VCBO
50
Vdc
Emitter-Base Voltage
VEBO
5.0
Vdc
Collector Current
IC
600
mAdc
Total Power Dissipation
@ TA = +25°C
(1)
@ TC = +25°C
(2)
PT
0.6
2.0
W
Operating & Storage Junction Temperature Range
TJ, Tstg
-65 to +200
°C
NOTES:
1/ Derate linearly 3.43mW/°C for TA > +25°C
2/ Derate linearly 11.4mW/°C for TC > +25°C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = +25°C, unless otherwise noted)
Parameters / Test Conditions
Symbol
Min.
Max.
Unit
OFF CHARACTERTICS
Collector-Emitter Breakdown Voltage
V(BR)CEO
Vdc
IC = 10mAdc
40
Collector- Base Breakdown Voltage
V(BR)CBO
Vdc
IC = 10µAdc
50
Emitter-Base Cutoff Current
IEBO
VEB = 5.0Vdc
100
µAdc
Collector-Emitter Cutoff Current
ICER
mAdc
VCE = 50Vdc, RBE ≤ 10 ohms
10
Collector-Base Cutoff Current
ICBO
VCB = 50Vdc
VCB = 30Vdc
10
1.0
µAdc
TO-39
2N1131, 2N1132
TO-5
2N1131L, 2N1132L


Số phần tương tự - 2N1131

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
2N1131 MICROSEMI-2N1131 Datasheet
56Kb / 3P
   LOW POWER PNP SILICON TRANSISTOR
logo
Raytheon Company
2N1131 RAYTHEON-2N1131 Datasheet
777Kb / 12P
   Medium Current General Purpose Amplifiers and Switches
logo
Microsemi Corporation
2N1131 MICROSEMI-2N1131 Datasheet
160Kb / 3P
   LOW POWER PNP SILICONTRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
2N1131 CENTRAL-2N1131 Datasheet
506Kb / 2P
   SILICON PNP TRANSISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
2N1131A ETC-2N1131A Datasheet
54Kb / 1P
   Small Signal Transistors
More results

Mô tả tương tự - 2N1131

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
2N1131 MICROSEMI-2N1131 Datasheet
160Kb / 3P
   LOW POWER PNP SILICONTRANSISTOR
logo
Weitron Technology
MMBT3904T WEITRON-MMBT3904T Datasheet
360Kb / 7P
   General Purpose NPN SiliconTransistor
logo
STMicroelectronics
BCP53-16 STMICROELECTRONICS-BCP53-16 Datasheet
48Kb / 4P
   LOW POWER PNP TRANSISTOR
BCP52-16 STMICROELECTRONICS-BCP52-16 Datasheet
48Kb / 4P
   LOW POWER PNP TRANSISTOR
logo
Microsemi Corporation
2N2604 MICROSEMI-2N2604_1 Datasheet
157Kb / 4P
   PNP SILICON LOW POWER TRANSISTOR
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SB564 NJSEMI-2SB564 Datasheet
91Kb / 1P
   Si PNP LOW-POWER TRANSISTORS
logo
Microsemi Corporation
2N3250A MICROSEMI-2N3250A_1 Datasheet
135Kb / 4P
   PNP SILICON LOW POWER TRANSISTOR
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SB564 NJSEMI-2SB564 Datasheet
91Kb / 1P
   Si PNP LOW-POWER TRANSISTOR
logo
Samsung semiconductor
MJE170 SAMSUNG-MJE170 Datasheet
135Kb / 4P
   PNP (LOW POWER AUDIO AMPLIFIER)
KSA1182 SAMSUNG-KSA1182 Datasheet
67Kb / 2P
   PNP (LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER)
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com