công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTA41-1200 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

tên linh kiện BTA41-1200
Giải thích chi tiết về linh kiện  Discrete Traics (Isolated)
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

BTA41-1200 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

  BTA41-1200 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd BTA41-1200 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd BTA41-1200 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd BTA41-1200 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd BTA41-1200 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Fig. 7: Relative variation of gate trigger current,
holding current and latching current versus
junction temperature (typical values).
Fig. 8: Relative variation of critical rate of decrease
of main current versus (dV/dt)c (typical values).
-40 -20
0
20
40
60
80
100 120 140
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tj(°C)
IGT,IH,IL[Tj] / IGT,IH,IL [Tj=25°C]
IGT
IH & IL
0.1
1.0
10.0
100.0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
(dV/dt)c (V/µs)
(dI/dt)c [(dV/dt)c] / Specified (dI/dt)c
Fig. 9: Relative variation of critical rate of
decrease of main current versus junction
temperature.
0
25
50
75
100
125
0
1
2
3
4
5
6
Tj (°C)
(dI/dt)c [Tj] / (dI/dt)c [Tj specified]
BTA41-200 thru BTA41-1200
Discrete Traics (Isolated)
http://www.luguang.cn
mail:lge@luguang.cn


Số phần tương tự - BTA41-1200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BTA41-400 STMICROELECTRONICS-BTA41-400 Datasheet
74Kb / 5P
   STANDARD TRIACS
BTA41-400B STMICROELECTRONICS-BTA41-400B Datasheet
74Kb / 5P
   STANDARD TRIACS
logo
Inchange Semiconductor ...
BTA41-400B ISC-BTA41-400B Datasheet
220Kb / 1P
   isc Thyristors
logo
Continental Device Indi...
BTA41-600 CDIL-BTA41-600 Datasheet
75Kb / 2P
   Triac Series
logo
Inchange Semiconductor ...
BTA41-600 ISC-BTA41-600 Datasheet
213Kb / 1P
   isc Triacs
More results

Mô tả tương tự - BTA41-1200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sirectifier Semiconduct...
STO875 SIRECTIFIER-STO875 Datasheet
304Kb / 3P
   Discrete Thyristors (Isolated)
logo
Sirectifier Global Corp...
BTA35 SIRECT-BTA35 Datasheet
1Mb / 2P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
logo
Sirectifier Semiconduct...
BTB08 SIRECTIFIER-BTB08 Datasheet
337Kb / 5P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
logo
Sirectifier Global Corp...
BTA26 SIRECT-BTA26 Datasheet
990Kb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
BTA06 SIRECT-BTA06 Datasheet
1Mb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
BTA10 SIRECT-BTA10 Datasheet
1Mb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
logo
Sirectifier Semiconduct...
BTB15 SIRECTIFIER-BTB15 Datasheet
267Kb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
logo
Sirectifier Global Corp...
BTA08 SIRECT-BTA08 Datasheet
1Mb / 5P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
logo
Sirectifier Semiconduct...
BTB10 SIRECTIFIER-BTB10 Datasheet
256Kb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
logo
Sirectifier Global Corp...
BTA15 SIRECT-BTA15 Datasheet
1Mb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com