công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FFPF10F150S bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FFPF10F150S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Suitable for Damper Diode in Horizontal Deflection Circuits
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FFPF10F150S bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FFPF10F150S Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FFPF10F150S Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FFPF10F150S Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FFPF10F150S Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
www.fairchildsemi.com
©2000 Fairchild Semiconductor
Corporation FFPF10F150S


Số phần tương tự - FFPF10F150S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FFPF10F150S FAIRCHILD-FFPF10F150S Datasheet
75Kb / 4P
   DAMPER DIODE
logo
Inchange Semiconductor ...
FFPF10F150S ISC-FFPF10F150S Datasheet
250Kb / 2P
   Ultra fast Rectifier
logo
Fairchild Semiconductor
FFPF10F150S FAIRCHILD-FFPF10F150S Datasheet
333Kb / 5P
   10 A, 1500 V, Damper Diode
November 2014
logo
Inchange Semiconductor ...
FFPF10F150STU ISC-FFPF10F150STU Datasheet
250Kb / 2P
   Ultra fast Rectifier
logo
Fairchild Semiconductor
FFPF10F150STU FAIRCHILD-FFPF10F150STU Datasheet
333Kb / 5P
   10 A, 1500 V, Damper Diode
November 2014
More results

Mô tả tương tự - FFPF10F150S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
DTV1500LFP STMICROELECTRONICS-DTV1500LFP Datasheet
42Kb / 5P
   (CRT HORIZONTAL DEFLECTION) HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DTV1500HXX STMICROELECTRONICS-DTV1500HXX Datasheet
89Kb / 8P
   CRT HORIZONTAL DEFLECTION HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DTV1500MXX STMICROELECTRONICS-DTV1500MXX Datasheet
90Kb / 8P
   CRT HORIZONTAL DEFLECTION HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DTV STMICROELECTRONICS-DTV Datasheet
141Kb / 10P
   CRT HORIZONTAL DEFLECTION HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DTV32G-1500B STMICROELECTRONICS-DTV32G-1500B Datasheet
85Kb / 6P
   CRT HORIZONTAL DEFLECTION HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
logo
Fairchild Semiconductor
KSD5702 FAIRCHILD-KSD5702 Datasheet
80Kb / 5P
   High Voltage Color Display Horizontal Deflection Output (Damper Diode Built In)
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3176 SANYO-2SC3176 Datasheet
73Kb / 3P
   CRT Horizontal Deflection Output Applications (with Damper Diode)
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5086 FAIRCHILD-KSC5086 Datasheet
67Kb / 5P
   HIgh Definition Color Display Horizontal Deflection Output (Damper Diode Built In)
KSC5801 FAIRCHILD-KSC5801 Datasheet
79Kb / 6P
   High Voltage Color Display Horizontal Deflection Output (Damper Diode Built In)
KSC5802D FAIRCHILD-KSC5802D Datasheet
84Kb / 5P
   High Voltage Color Display Horizontal Deflection Output (Built In Damper Diode)
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com