công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5-104652-1 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện 5-104652-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ribbon Cable Interconnect Solutions
Download  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

5-104652-1 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Tyco Electronics

  5-104652-1 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics 5-104652-1 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics 5-104652-1 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics 5-104652-1 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics 5-104652-1 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics 5-104652-1 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics 5-104652-1 Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics 5-104652-1 Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics 5-104652-1 Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 100 page
background image
3
Catalog 82012
Dimensions are shown for
Dimensions are in inches
Canada: +1 (905) 475-6222
UK: +44 (0) 800-267666
Revised 4-12
reference purposes only.
and millimeters unless
Mexico/C. Am.: +52 (0) 55-1106-0800
France: +33 (0) 1-3420-8686
Specifications subject
otherwise specified.
Latin/S. Am.: +54 (0) 11-4733-2200
Netherlands: +31 (0) 73-6246-999
www.te.com
to change.
USA: +1 (800) 522-6752
Germany: +49 (0) 6251-133-1999
China: +86 (0) 400-820-6015
Ribbon Cable Connector Selection Guide (Continued)
Ribbon Cable Interconnect Solutions
Universal I/O
Pin Connectors
Pages 45 and 46
Mates to .100" x .100"
Novo Type Female
Socket Connector
Pages 48-51
EUROLATCH
Receptacles
Page 47
Mates to .100" x .100"
3-Row Eurocard
Type C & R
See Catalog 82721
Novo
Connectors
Pages 48-51
622 and 636
Series Female
Socket Connectors
Pages 52 and 53
Mates to .100" x .100"
2-Row Universal or
Low-Profile Headers
Pages 75-96
609 Series
Female
Socket Connectors
Pages 54 and 55
.050" [1.27 mm]
Cable Pitch
(Continued)
.100" x .300"
Footprint
.100" x .100"
Footprint
Mates to
2-Row DIP Sockets
or Solders to PCB
.100" x .600"
Footprint
622 and
636 Series
DIP Plugs
Page 57
609 Series
DIP Plugs
Page 56
DIP Plugs
Page 58
TE Connectivity
TE Connectivity
DIP Plugs
Page 59
TE Connectivity
DIP Plugs
Page 60
Solder
Transition
Connectors
Page 61
Solders to
.050" x .100"
4-Row PCB Footprint
.050" [1.27 mm]
Cable Pitch
(Continued)


Số phần tương tự - 5-104652-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
5-104652-1 MACOM-5-104652-1 Datasheet
383Kb / 13P
   Fine Pitch SMT Stacking Connectors
More results

Mô tả tương tự - 5-104652-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
2-1437006-1 MACOM-2-1437006-1 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
609-2631HD MACOM-609-2631HD Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
1-5102154-0 MACOM-1-5102154-0 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
609-2600M MACOM-609-2600M Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
499252-2 MACOM-499252-2 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect
logo
Molex Electronics Ltd.
79610-5000 MOLEX-79610-5000 Datasheet
548Kb / 4P
   MicroTCA Interconnect Solutions
logo
Lumberg
7200 LUMBERG-7200 Datasheet
706Kb / 3P
   Press-fit interconnect solutions
7201 LUMBERG-7201 Datasheet
697Kb / 3P
   Press-fit interconnect solutions
logo
TE Connectivity Ltd
1-1773871-5 TEC-1-1773871-5 Datasheet
5Mb / 8P
   INTERNAL CABLED INTERCONNECT SOLUTIONS
logo
ITT Industries
TNM6S10-0004P1L ITT-TNM6S10-0004P1L Datasheet
5Mb / 96P
   Interconnect Solutions Cannon, VEAM, BIW
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com