công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2-111626-0 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện 2-111626-0
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ribbon Cable Interconnect Solutions
Download  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

2-111626-0 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Tyco Electronics

Back Button 2-111626-0 Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics 2-111626-0 Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics 2-111626-0 Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics 2-111626-0 Datasheet HTML 10Page - Tyco Electronics 2-111626-0 Datasheet HTML 11Page - Tyco Electronics 2-111626-0 Datasheet HTML 12Page - Tyco Electronics 2-111626-0 Datasheet HTML 13Page - Tyco Electronics 2-111626-0 Datasheet HTML 14Page - Tyco Electronics 2-111626-0 Datasheet HTML 15Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 100 page
background image
11
Catalog 82012
Dimensions are shown for
Dimensions are in inches
Canada: +1 (905) 475-6222
UK: +44 (0) 800-267666
Revised 4-12
reference purposes only.
and millimeters unless
Mexico/C. Am.: +52 (0) 55-1106-0800
France: +33 (0) 1-3420-8686
Specifications subject
otherwise specified.
Latin/S. Am.: +54 (0) 11-4733-2200
Netherlands: +31 (0) 73-6246-999
www.te.com
to change.
USA: +1 (800) 522-6752
Germany: +49 (0) 6251-133-1999
China: +86 (0) 400-820-6015
System 50 Board-to-Board Connectors, Through-Hole Headers (Continued)
Ribbon Cable Interconnect Solutions
Shrouded,
Double Row
Right-Angle
Material and Finish
Housing — Black thermoplastic,
UL 94V-0 rated
Contacts — Copper alloy, plated
.000030 [0.00076] gold in mating area,
.000150 [0.00381] tin on solder posts,
with entire contact underplated .000050
[0.00127] nickel
Related Product Data
Mateable Receptacles — page 9
Technical Documents
Product Specification
108-1093
Application Specification
114-25031
Circuit Identification
Feature**
.540
[13.72]
.100
[2.54]
.350
[8.89]
.290
[7.37]
.050
[1.27]
Typ.
Note 2
Note 1
.060
[1.52]
2 Plc.
A
.055*
[1.40]
.100
[2.54]
.160 [4.06]
at Post Tips
.100
[2.54]
at Post
Tips
.408
[10.36]
Hold down
post
No. of
Dim.
Part
Positions
A
Number
.330
8
8.38
5-104069-8
.380
10
9.65
5-104069-4
.630
20
16.00
5-104069-1
.730
24
18.54
6-104069-2
.780
26
19.81
6-104069-3
.880
30
22.35
5-104069-5
.980
34
24.89
6-104069-4
No. of
Dim.
Part
Positions
A
Number
1.130
40
28.70
5-104069-6
1.380
50
35.05
5-104069-2
1.630
60
41.40
5-104069-7
1.830
68
46.80
6-104069-8
1.930
72
49.02
6-104069-6
2.130
80
54.10
5-104069-3
2.630
100
66.80
6-104069-7
**Point of measurement for gold thickness.
**Circuit identification feature omitted on 8, 10, 12 and
14 position headers.
Notes: 1. Hold down posts located as shown for
16 through 100 position headers.
Notes: 2. Hold down posts located as shown for
8 through 14 and 60 through 100 position
headers.
Notes: 3. All part numbers are RoHS compliant.


Số phần tương tự - 2-111626-0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
2-111626-0 MACOM-2-111626-0 Datasheet
192Kb / 1P
   RECEPTACLE ASSY, Smm CL, AMP-LATCH
More results

Mô tả tương tự - 2-111626-0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
2-1437006-1 MACOM-2-1437006-1 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
609-2631HD MACOM-609-2631HD Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
1-5102154-0 MACOM-1-5102154-0 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
609-2600M MACOM-609-2600M Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
499252-2 MACOM-499252-2 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect
logo
Molex Electronics Ltd.
79610-5000 MOLEX-79610-5000 Datasheet
548Kb / 4P
   MicroTCA Interconnect Solutions
logo
Lumberg
7200 LUMBERG-7200 Datasheet
706Kb / 3P
   Press-fit interconnect solutions
7201 LUMBERG-7201 Datasheet
697Kb / 3P
   Press-fit interconnect solutions
logo
TE Connectivity Ltd
1-1773871-5 TEC-1-1773871-5 Datasheet
5Mb / 8P
   INTERNAL CABLED INTERCONNECT SOLUTIONS
logo
ITT Industries
TNM6S10-0004P1L ITT-TNM6S10-0004P1L Datasheet
5Mb / 96P
   Interconnect Solutions Cannon, VEAM, BIW
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com