công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3-111196-4 bảng dữ liệu(PDF) 94 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện 3-111196-4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ribbon Cable Interconnect Solutions
Download  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

3-111196-4 bảng dữ liệu(HTML) 94 Page - Tyco Electronics

Back Button 3-111196-4 Datasheet HTML 90Page - Tyco Electronics 3-111196-4 Datasheet HTML 91Page - Tyco Electronics 3-111196-4 Datasheet HTML 92Page - Tyco Electronics 3-111196-4 Datasheet HTML 93Page - Tyco Electronics 3-111196-4 Datasheet HTML 94Page - Tyco Electronics 3-111196-4 Datasheet HTML 95Page - Tyco Electronics 3-111196-4 Datasheet HTML 96Page - Tyco Electronics 3-111196-4 Datasheet HTML 97Page - Tyco Electronics 3-111196-4 Datasheet HTML 98Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 94 / 100 page
background image
94
Catalog 82012
Dimensions are shown for
Dimensions are in inches
Canada: +1 (905) 475-6222
UK: +44 (0) 800-267666
Revised 4-12
reference purposes only.
and millimeters unless
Mexico/C. Am.: +52 (0) 55-1106-0800
France: +33 (0) 1-3420-8686
Specifications subject
otherwise specified.
Latin/S. Am.: +54 (0) 11-4733-2200
Netherlands: +31 (0) 73-6246-999
www.te.com
to change.
USA: +1 (800) 522-6752
Germany: +49 (0) 6251-133-1999
China: +86 (0) 400-820-6015
Ribbon Cable Interconnect Solutions
Universal Ejection Style Pin Headers with PCT Housing, .100 x .100
[2.54 x 2.54] Centerlines, .025 [0.64] Sq. Posts (Mating End)
Vertical PCB Mount
Right-Angle PCB Mount
Material and Finish
Housing — Red PCT, UL 94V-0 rated
Contacts — Brass; Gold flash over pal-
ladium-nickel plate, .000030 [0.00076]
min. total on the mating surfaces,
.000100 [0.00254] min. tin plate on the
soldertails, over .000050 [0.00127] min.
nickel underplate or .000030 [0.00076]
min. gold on the mating surfaces,
.000100 [0.00254] min. tin plate on
the soldertails, over .000050 [0.00127]
min. nickel underplate
Related Product Data
Mateable Receptacles —
pages 48-55
Accessories —
Snap-In Polarizer — page 63
Technical Documents
Product Specifications
108-40018 Pin Headers
Vertical
Right-Angle
.549
[13.94]
.200
[5.08]
.195
[4.95]
.050
[1.27]
.100
[2.54]
.100
[2.54]
.165
[4.19]
.315
[8.00]
.340
[8.64]
.289
[7.34]
.240
[6.10]
.110
[2.79]
.100
[2.54]
.100
[2.54]
.151
[3.84]
.129
[3.28]
.350
[8.89]
.150
[3.81]
.150
[3.81]
.096
[2.44]
.040
[1.02]
A
B
D
E
.025
[0.64]
.110
[2.79]
C
.549
[13.94]
.200
[5.08]
.040
[1.02]
.110
[2.79]
.195
[4.95]
.025
[0.64]
.050
[1.27]
.150
[3.81]
A
B
D
.100
[2.54]
.100
[2.54]
.100
[2.54]
.100
[2.54]
.165
[4.19]
.129
[3.28]
.289
[7.34]
.250
[6.35]
.250
[6.35]
.240
[6.10]
.110
[2.79]
.315
[8.00]
.340
[8.64]
.350
[8.89]
.150
[3.81]
E
Ø .025
[0.64]
Ø .025
[0.64]
C
Dia.
2 Plc.
Position No.1
Indicator
Position No.1
Indicator
Pin 1
Pin 2
Pin 1
Pin 2


Số phần tương tự - 3-111196-4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
3-111196-4 MACOM-3-111196-4 Datasheet
287Kb / 2P
   AMP-LATCH SYSTEM 50, RECEPTACLE ASSEMBLY
3-111196-4 MACOM-3-111196-4 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
3-111196-4 MACOM-3-111196-4 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Connector Selection Guide
More results

Mô tả tương tự - 3-111196-4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
2-1437006-1 MACOM-2-1437006-1 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
609-2631HD MACOM-609-2631HD Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
1-5102154-0 MACOM-1-5102154-0 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
609-2600M MACOM-609-2600M Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
499252-2 MACOM-499252-2 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect
logo
Molex Electronics Ltd.
79610-5000 MOLEX-79610-5000 Datasheet
548Kb / 4P
   MicroTCA Interconnect Solutions
logo
Lumberg
7200 LUMBERG-7200 Datasheet
706Kb / 3P
   Press-fit interconnect solutions
7201 LUMBERG-7201 Datasheet
697Kb / 3P
   Press-fit interconnect solutions
logo
TE Connectivity Ltd
1-1773871-5 TEC-1-1773871-5 Datasheet
5Mb / 8P
   INTERNAL CABLED INTERCONNECT SOLUTIONS
logo
ITT Industries
TNM6S10-0004P1L ITT-TNM6S10-0004P1L Datasheet
5Mb / 96P
   Interconnect Solutions Cannon, VEAM, BIW
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com