công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3-111196-1 bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện 3-111196-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ribbon Cable Interconnect Solutions
Download  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

3-111196-1 bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - Tyco Electronics

Back Button 3-111196-1 Datasheet HTML 52Page - Tyco Electronics 3-111196-1 Datasheet HTML 53Page - Tyco Electronics 3-111196-1 Datasheet HTML 54Page - Tyco Electronics 3-111196-1 Datasheet HTML 55Page - Tyco Electronics 3-111196-1 Datasheet HTML 56Page - Tyco Electronics 3-111196-1 Datasheet HTML 57Page - Tyco Electronics 3-111196-1 Datasheet HTML 58Page - Tyco Electronics 3-111196-1 Datasheet HTML 59Page - Tyco Electronics 3-111196-1 Datasheet HTML 60Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 100 page
background image
56
Catalog 82012
Dimensions are shown for
Dimensions are in inches
Canada: +1 (905) 475-6222
UK: +44 (0) 800-267666
Revised 4-12
reference purposes only.
and millimeters unless
Mexico/C. Am.: +52 (0) 55-1106-0800
France: +33 (0) 1-3420-8686
Specifications subject
otherwise specified.
Latin/S. Am.: +54 (0) 11-4733-2200
Netherlands: +31 (0) 73-6246-999
www.te.com
to change.
USA: +1 (800) 522-6752
Germany: +49 (0) 6251-133-1999
China: +86 (0) 400-820-6015
Ribbon Cable Interconnect Solutions
Note: All part numbers are RoHS compliant.
DIP Plugs, .100 x .100 [2.54 x 2.54] Centers, 609 Series
A
B
.319
[8.1]
Before
Crimping
.280
[7.1]
.100
[2.54]
.100
[2.54]
.100
[2.54]
.008 x .024
[0.2 x 0.6]
Dimensions
Part Numbers
No.of
TE Connectivity
T&B
Pos.
AB
(Reference Only)
6
.512
.200
1437006-4
609-0653
13.00
5.08
10
.713
.400
1437006-7
609-1053
18.11
10.16
14
.913
.600
1-1437006-0
609-1453
23.19
15.24
16
1.010
.700
1-1437006-3
609-1653
25.65
17.78
20
1.213
.900
1-1437006-6
609-2053
30.81
22.86
26
1.512
1.200
2-1437006-1
609-2653
38.40
30.48
34
1.913
1.600
2-1437006-4
609-3453
48.59
40.64
Note: Order by TE Part Number only. All part numbers listed above are found
on TE customer drawing 1437006-4.
Technical Data
Color — Blue
Contact Material — Beryllium copper
Contact Plating — .000100-.000200
[0.00254-0.00508] tin over .000050
[0.00127] nickel underplate.
Contact Design — Dual slot, barrel
shaped (“tulip”) IDC with solder tail
Housing Material — Glass-filled
thermoplastic, UL 94V-0 rated
Cable — 28-30 AWG solid or stranded,
PVC insulated ribbon cable
Mateable Connectors —
.100 x .100 DIP sockets
Application Tooling
Die —
1-1437000-3 [T&B# 779-2153 ref.]
Handtool —
1437000-6 [T&B# 779-2100 ref.]
Bench Press (Manual) —
1437001-4 [T&B# 779-3200 ref.]
Bench Press Platen —
5-1437000-6 [T&B# 779-3130 ref.]
Bench Press Base Plate —
6-1437000-7 [T&B# 779-3153 ref.]


Số phần tương tự - 3-111196-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
3-111196-1 MACOM-3-111196-1 Datasheet
287Kb / 2P
   AMP-LATCH SYSTEM 50, RECEPTACLE ASSEMBLY
3-111196-1 MACOM-3-111196-1 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
3-111196-1 MACOM-3-111196-1 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Connector Selection Guide
More results

Mô tả tương tự - 3-111196-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
2-1437006-1 MACOM-2-1437006-1 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
609-2631HD MACOM-609-2631HD Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
1-5102154-0 MACOM-1-5102154-0 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
609-2600M MACOM-609-2600M Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
499252-2 MACOM-499252-2 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect
logo
Molex Electronics Ltd.
79610-5000 MOLEX-79610-5000 Datasheet
548Kb / 4P
   MicroTCA Interconnect Solutions
logo
Lumberg
7200 LUMBERG-7200 Datasheet
706Kb / 3P
   Press-fit interconnect solutions
7201 LUMBERG-7201 Datasheet
697Kb / 3P
   Press-fit interconnect solutions
logo
TE Connectivity Ltd
1-1773871-5 TEC-1-1773871-5 Datasheet
5Mb / 8P
   INTERNAL CABLED INTERCONNECT SOLUTIONS
logo
ITT Industries
TNM6S10-0004P1L ITT-TNM6S10-0004P1L Datasheet
5Mb / 96P
   Interconnect Solutions Cannon, VEAM, BIW
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com