công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3-111196-1 bảng dữ liệu(PDF) 97 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện 3-111196-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ribbon Cable Interconnect Solutions
Download  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

3-111196-1 bảng dữ liệu(HTML) 97 Page - Tyco Electronics

Back Button 3-111196-1 Datasheet HTML 92Page - Tyco Electronics 3-111196-1 Datasheet HTML 93Page - Tyco Electronics 3-111196-1 Datasheet HTML 94Page - Tyco Electronics 3-111196-1 Datasheet HTML 95Page - Tyco Electronics 3-111196-1 Datasheet HTML 96Page - Tyco Electronics 3-111196-1 Datasheet HTML 97Page - Tyco Electronics 3-111196-1 Datasheet HTML 98Page - Tyco Electronics 3-111196-1 Datasheet HTML 99Page - Tyco Electronics 3-111196-1 Datasheet HTML 100Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 97 / 100 page
background image
97
Catalog 82012
Dimensions are shown for
Dimensions are in inches
Canada: +1 (905) 475-6222
UK: +44 (0) 800-267666
Revised 4-12
reference purposes only.
and millimeters unless
Mexico/C. Am.: +52 (0) 55-1106-0800
France: +33 (0) 1-3420-8686
Specifications subject
otherwise specified.
Latin/S. Am.: +54 (0) 11-4733-2200
Netherlands: +31 (0) 73-6246-999
www.te.com
to change.
USA: +1 (800) 522-6752
Germany: +49 (0) 6251-133-1999
China: +86 (0) 400-820-6015
Ribbon Cable Interconnect Solutions
Cable Solutions
.100 [2.54] Centerline,
IDC Ribbon Cable,
PVC Insulation
Product Specifications
Voltage Rating — 300 Volts
UL Recognized — AWM Style 2651
CSA — Available on request
No. of
Dimensions
Part
Conductors
AB
C
Number
24 AWG 7/32 Tinned Copper
2
.100 [2.54]
.200 [5.08]
.044 [1.12]
57746-2
5
.400 [10.16]
.500 [12.70]
.044 [1.12]
57746-5
10
.900 [22.86]
1.000 [25.40]
.044 [1.12]
1-57746-0
15
1.400 [35.56]
1.500 [38.10]
.044 [1.12]
1-57746-5
20
1.900 [48.26]
2.000 [50.80]
.044 [1.12]
2-57746-0
25
2.400 [60.96]
2.500 [63.50]
.044 [1.12]
2-57746-5
28
2.700 [68.58]
2.800 [71.12]
.044 [1.12]
2-57746-8
26 AWG 7/34 Tinned Copper
2
.100 [2.54]
.200 [5.08]
.039 [0.99]
57744-2
5
.400 [10.16]
.500 [12.70]
.039 [0.99]
57744-5
10
.900 [22.86]
1.000 [25.40]
.039 [0.99]
1-57744-0
15
1.400 [35.56]
1.500 [38.10]
.039 [0.99]
1-57744-5
20
1.900 [48.26]
2.000 [50.80]
.039 [0.99]
2-57744-0
25
2.400 [60.96]
2.500 [63.50]
.039 [0.99]
2-57744-5
28
2.700 [68.58]
2.800 [71.12]
.039 [0.99]
2-57744-8
26 AWG 7/34 Overcoated Tinned Copper
2
.100 [2.54]
.200 [5.08]
.039 [0.99]
57745-2
5
.400 [10.16]
.500 [12.70]
.039 [0.99]
57745-5
10
.900 [22.86]
1.000 [25.40]
.039 [0.99]
1-57745-0
15
1.400 [35.56]
1.500 [38.10]
.039 [0.99]
1-57745-5
20
1.900 [48.26]
2.000 [50.80]
.039 [0.99]
2-57745-0
25
2.400 [60.96]
2.500 [63.50]
.039 [0.99]
2-57745-5
28
2.700 [68.58]
2.800 [71.12]
.039 [0.99]
2-57745-8
Other Conductor Counts Available on Request.
Contact MADISON CABLE (1-877-MADISON), a Division of TE, for engineer-
ing questions or for order placement of this cable.
No. of
Dimensions
Part
Conductors
AB
C
Number
24 AWG 7/32 Overcoated Tinned Copper
2
.100 [2.54]
.200 [5.08]
.044 [1.12]
57747-2
5
.400 [10.16]
.500 [12.70]
.044 [1.12]
57747-5
10
.900 [22.86]
1.000 [25.40]
.044 [1.12]
1-57747-0
15
1.400 [35.56]
1.500 [38.10]
.044 [1.12]
1-57747-5
20
1.900 [48.26]
2.000 [50.80]
.044 [1.12]
2-57747-0
25
2.400 [60.96]
2.500 [63.50]
.044 [1.12]
2-57747-5
28
2.700 [68.58]
2.800 [71.12]
.044 [1.12]
2-57747-8
22 AWG 7/30 Tinned Copper
2
.100 [2.54]
.200 [5.08]
.051 [1.30]
57748-2
5
.400 [10.16]
.500 [12.70]
.051 [1.30]
57748-5
10
.900 [22.86]
1.000 [25.40]
.051 [1.30]
1-57748-0
15
1.400 [35.56]
1.500 [38.10]
.051 [1.30]
1-57748-5
20
1.900 [48.26]
2.000 [50.80]
.051 [1.30]
2-57748-0
25
2.400 [60.96]
2.500 [63.50]
.051 [1.30]
2-57748-5
28
2.700 [68.58]
2.800 [71.12]
.051 [1.30]
2-57748-8
Edge Mark
Insulation —
Gray Flame Retardant Flexible PVC
.007 [0.17] Minimum Insulation Thickness
Temperature Rating — –20°C to +105°C
Flammability — UL: VW1
Typ.
B
C
A
.050
[1.27]
.100
[2.54]
Typ.
.010
[0.25]


Số phần tương tự - 3-111196-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
3-111196-1 MACOM-3-111196-1 Datasheet
287Kb / 2P
   AMP-LATCH SYSTEM 50, RECEPTACLE ASSEMBLY
3-111196-1 MACOM-3-111196-1 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
3-111196-1 MACOM-3-111196-1 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Connector Selection Guide
More results

Mô tả tương tự - 3-111196-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
2-1437006-1 MACOM-2-1437006-1 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
609-2631HD MACOM-609-2631HD Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
1-5102154-0 MACOM-1-5102154-0 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
609-2600M MACOM-609-2600M Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect Solutions
499252-2 MACOM-499252-2 Datasheet
3Mb / 100P
   Ribbon Cable Interconnect
logo
Molex Electronics Ltd.
79610-5000 MOLEX-79610-5000 Datasheet
548Kb / 4P
   MicroTCA Interconnect Solutions
logo
Lumberg
7200 LUMBERG-7200 Datasheet
706Kb / 3P
   Press-fit interconnect solutions
7201 LUMBERG-7201 Datasheet
697Kb / 3P
   Press-fit interconnect solutions
logo
TE Connectivity Ltd
1-1773871-5 TEC-1-1773871-5 Datasheet
5Mb / 8P
   INTERNAL CABLED INTERCONNECT SOLUTIONS
logo
ITT Industries
TNM6S10-0004P1L ITT-TNM6S10-0004P1L Datasheet
5Mb / 96P
   Interconnect Solutions Cannon, VEAM, BIW
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com