công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

K103K20X7RK53H5 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện K103K20X7RK53H5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multilayer Ceramic Dipped Radial Capacitors 200 VDC and 500 VDC
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

K103K20X7RK53H5 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

  K103K20X7RK53H5 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix K103K20X7RK53H5 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix K103K20X7RK53H5 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix K103K20X7RK53H5 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix K103K20X7RK53H5 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix K103K20X7RK53H5 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix K103K20X7RK53H5 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix K103K20X7RK53H5 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix K103K20X7RK53H5 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
www.vishay.com
For technical questions, contact: cmll@vishay.com
Document Number: 45171
74
Revision: 16-Nov-09
Mono-Kap
Vishay
Multilayer Ceramic Dipped Radial Capacitors
200 VDC and 500 VDC
MONO-KAP C0G - 500 VDC CLEAR TEXT CODE
CAPACITANCE (pF)
RATED VOLTAGE (VDC)
5 % TOLERANCE
13th digit (T = Reel,
U = Ammo, 3 = Bulk)
10 % TOLERANCE
13th digit (T = Reel,
U = Ammo, 3 = Bulk)
LEAD SPACING
mm (inch)
33
500
K330J15C0GL5.H5
K330K15C0GL5.H5
5.0 (0.20)
39
K390J15C0GL5.H5
K390K15C0GL5.H5
5.0 (0.20)
47
K470J15C0GL5.H5
K470K15C0GL5.H5
5.0 (0.20)
56
K560J15C0GL5.H5
K560K15C0GL5.H5
5.0 (0.20)
68
K680J15C0GL5.H5
K680K15C0GL5.H5
5.0 (0.20)
82
K820J15C0GL5.H5
K820K15C0GL5.H5
5.0 (0.20)
100
K101J15C0GL5.H5
K101K15C0GL5.H5
5.0 (0.20)
120
K121J15C0GL5.H5
K121K15C0GL5.H5
5.0 (0.20)
150
K151J15C0GL5.H5
K151K15C0GL5.H5
5.0 (0.20)
180
K181J15C0GL5.H5
K181K15C0GL5.H5
5.0 (0.20)
220
K221J15C0GL5.H5
K221K15C0GL5.H5
5.0 (0.20)
270
K271J15C0GL5.H5
K271K15C0GL5.H5
5.0 (0.20)
330
K331J15C0GL5.H5
K331K15C0GL5.H5
5.0 (0.20)
390
K391J15C0GL5.H5
K391K15C0GL5.H5
5.0 (0.20)
470
K471J20C0GL5.H5
K471K20C0GL5.H5
5.0 (0.20)
560
K561J20C0GL5.H5
K561K20C0GL5.H5
5.0 (0.20)
680
K681J20C0GL5.H5
K681K20C0GL5.H5
5.0 (0.20)
820
K821J20C0GL5.H5
K821K20C0GL5.H5
5.0 (0.20)
1000
K102J20C0GL5.H5
K102K20C0GL5.H5
5.0 (0.20)
1200
K122J20C0GL5.H5
K122K20C0GL5.H5
5.0 (0.20)
1500
K152J20C0GL5.H5
K152K20C0GL5.H5
5.0 (0.20)
1800
K182J20C0GL5.H5
K182K20C0GL5.H5
5.0 (0.20)


Số phần tương tự - K103K20X7RK53H5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
K103K20X7RL5.H5 VISHAY-K103K20X7RL5.H5 Datasheet
285Kb / 9P
   Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors for 200 - 500 Vdc
Revision: 18-Jan-06
K103K20X7RL5TH5 VISHAY-K103K20X7RL5TH5 Datasheet
132Kb / 14P
   Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors
Revision: 18-Sep-06
More results

Mô tả tương tự - K103K20X7RK53H5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
MONO-KAP200-500 VISHAY-MONO-KAP200-500 Datasheet
285Kb / 9P
   Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors for 200 - 500 Vdc
Revision: 18-Jan-06
MONO-AXIAL200-500 VISHAY-MONO-AXIAL200-500 Datasheet
254Kb / 8P
   Dipped Axial Multilayer Ceramic Capacitors for 200 - 500 Vdc
Revision: 18-Sep-06
K103M15X7RF5TH5 VISHAY-K103M15X7RF5TH5 Datasheet
104Kb / 13P
   Multilayer Ceramic Dipped Radial Capacitors 50 VDC and 100 VDC
Revision: 13-Apr-10
K103K15X7RF53H5 VISHAY-K103K15X7RF53H5 Datasheet
97Kb / 13P
   Multilayer Ceramic Dipped Radial Capacitors 50 VDC and 100 VDC
Revision: 16-Nov-09
MONO-KAP50-100 VISHAY-MONO-KAP50-100 Datasheet
368Kb / 13P
   Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors for 50 - 100 Vdc
Revision: 18-Jan-06
K471J15C0GF53L2 VISHAY-K471J15C0GF53L2 Datasheet
132Kb / 14P
   Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors for 50 - 100 Vdc
Revision: 18-Sep-06
K103K10X7RF5UH5 VISHAY-K103K10X7RF5UH5 Datasheet
144Kb / 8P
   Radial Leaded Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose Class 1, Class 2 and Class 3, 50 VDC, 100 VDC, 200 VDC, 500 VDC
Revision: 16-Aug-12
KSERIES VISHAY-KSERIES Datasheet
147Kb / 8P
   Radial Leaded Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose Class 1, Class 2 and Class 3, 50 VDC, 100 VDC, 200 VDC, 500 VDC
01-Jan-2022
A102J15C0GF5TAA VISHAY-A102J15C0GF5TAA Datasheet
104Kb / 8P
   Axial Leaded Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose Class 1, Class 2 and Class 3, 50 VDC, 100 VDC, 200 VDC, 500 VDC
Revision: 20-Aug-13
ASERIES VISHAY-ASERIES Datasheet
103Kb / 8P
   Axial Leaded Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose Class 1, Class 2 and Class 3, 50 VDC, 100 VDC, 200 VDC, 500 VDC
Revision: 16-Aug-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com