công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS15P3S-M386A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SS15P3S-M386A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD Photovoltaic Solar Cell Protection Schottky Rectifier
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SS15P3S-M386A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SS15P3S-M386A Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SS15P3S-M386A Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SS15P3S-M386A Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SS15P3S-M386A Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SS15P3S-M386A Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Document Number: 89128
For technical questions within your region, please contact one of the following:
www.vishay.com
Revision: 13-May-11
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
21
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
SS15P3S
Vishay General Semiconductor
New Product
Fig. 2 - Forward Power Loss Characteristics
Fig. 3 - Typical Instantaneous Forward Characteristics
Fig. 4 - Typical Reverse Leakage Characteristics
Fig. 5 - Typical Junction Capacitance
9
4
3
2
1
8
7
6
5
0
0
2
4
6
14
16
10
12
18
Average Forward Current (A)
8
D = 0.1
D = 0.2
D = 0.3
D = 0.5
D = 0.8
D = 1.0
D = t
p/T
t
p
T
0.1
1
10
100
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.7
T
A = 150 °C
T
A = 125 °C
T
A = 25 °C
Instantaneous Forward Voltage (V)
0.6
0.001
0.1
1
10
100
1000
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
T
A = 125 °C
T
A = 25 °C
0.01
T
A = 150 °C
100
1000
10 000
0.1
1
10
100
Reverse Voltage (V)
T
J = 25 °C
f = 1.0 MHz
V
sig = 50 mVp-p


Số phần tương tự - SS15P3S-M386A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SS15P3S-M3-86A VISHAY-SS15P3S-M3-86A Datasheet
92Kb / 5P
   SMD Photovoltaic Solar Cell Protection Schottky Rectifier
Revision: 13-May-11
SS15P3S-M3-87A VISHAY-SS15P3S-M3-87A Datasheet
92Kb / 5P
   SMD Photovoltaic Solar Cell Protection Schottky Rectifier
Revision: 13-May-11
More results

Mô tả tương tự - SS15P3S-M386A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SS15P3S VISHAY-SS15P3S_V01 Datasheet
110Kb / 5P
   SMD Photovoltaic Solar Cell Protection Schottky Rectifier
01-Jan-2022
V10P45S VISHAY-V10P45S_13 Datasheet
86Kb / 5P
   SMD Photovoltaic Solar Cell Protection Schottky Rectifier
Revision: 19-Apr-11
SS12P4S VISHAY-SS12P4S Datasheet
91Kb / 5P
   SMD Photovoltaic Solar Cell Protection Schottky Rectifier
Revision: 17-May-11
V10P45S-M3 VISHAY-V10P45S-M3_15 Datasheet
81Kb / 5P
   SMD Photovoltaic Solar Cell Protection Schottky Rectifier
Revision: 28-Nov-13
SS12P4S VISHAY-SS12P4S_15 Datasheet
83Kb / 5P
   SMD Photovoltaic Solar Cell Protection Schottky Rectifier
Revision: 17-Jan-14
SS15P3S VISHAY-SS15P3S_15 Datasheet
88Kb / 6P
   SMD Photovoltaic Solar Cell Protection Schottky Rectifier
Revision: 12-Dec-13
SS15P3S VISHAY-SS15P3S Datasheet
92Kb / 5P
   SMD Photovoltaic Solar Cell Protection Schottky Rectifier
Revision: 13-May-11
V10P45S VISHAY-V10P45S Datasheet
86Kb / 5P
   SMD Photovoltaic Solar Cell Protection Schottky Rectifier
Revision: 19-Apr-11
SS12P4S VISHAY-SS12P4S_15 Datasheet
90Kb / 5P
   SMD Photovoltaic Solar Cell Protection Schottky Rectifier
Revision: 17-Jan-14
SS12P4S VISHAY-SS12P4S_V01 Datasheet
104Kb / 5P
   SMD Photovoltaic Solar Cell Protection Schottky Rectifier
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com