công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF1405 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện IRF1405
Giải thích chi tiết về linh kiện  Electric Power Steering (EPS)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF1405 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  IRF1405 Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1405 Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1405 Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1405 Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1405 Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1405 Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1405 Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1405 Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1405 Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
IRF1405
3
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 25 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
4.5V
10
100
1000
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 175 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
4.5V
1
10
100
1000
4
6
8
10
12
V
= 25V
20µs PULSE WIDTH
DS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
GS
T = 25 C
J
°
T = 175 C
J
°
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
T , Junction Temperature ( C)
J
°
V
=
I =
GS
D
10V
169A
www.kersemi.com


Số phần tương tự - IRF1405

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF1405 IRF-IRF1405 Datasheet
116Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=5.3mohm, Id=169A??
IRF1405 IRF-IRF1405 Datasheet
255Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF1405 ISC-IRF1405 Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF1405L IRF-IRF1405L Datasheet
154Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=5.3mohm, Id=131A??
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1405L KERSEMI-IRF1405L Datasheet
3Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
More results

Mô tả tương tự - IRF1405

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TT Electronics.
HA19 TTELEC-HA19 Datasheet
801Kb / 5P
   Electric Power Steering (EPS) Common Mode Choke
logo
SIFIRST TECHNOLOGIES NA...
SF5773S SIFIRST-SF5773S Datasheet
100Kb / 2P
   Easily Meet EPS Level 6
logo
Sparkle Power Inc.
FSP600-60EGA SPI-FSP600-60EGA Datasheet
69Kb / 1P
   600 Watts ATX12V 2.3 and EPS 12V Switching Power Supply
logo
Bel Fuse Inc.
0AKK BEL-0AKK Datasheet
499Kb / 3P
   Electric Vehicle Power Fuses
Rev. 0AKK Jul2022
logo
Bi technologies
SX4429 BITECH-SX4429 Datasheet
357Kb / 3P
   steering sensor
logo
Bel Fuse Inc.
0AKN BEL-0AKN Datasheet
460Kb / 3P
   Electric Vehicle Power Fuses
Rev. 0AKN Feb2022
logo
Protek Devices
PLC03-6 PROTEC-PLC03-6_10 Datasheet
594Kb / 7P
   HIGH POWER steering diode/TVS ARRAY
ET723 PROTEC-ET723_07 Datasheet
79Kb / 4P
   STEERING DIODE ARRAY
ET720 PROTEC-ET720_07 Datasheet
74Kb / 4P
   STEERING DIODE ARRAY
PMAD1108 PROTEC-PMAD1108_07 Datasheet
68Kb / 3P
   STEERING DIODE ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com