công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF3710ZL bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện IRF3710ZL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF3710ZL bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  IRF3710ZL Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3710ZL Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3710ZL Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3710ZL Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3710ZL Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3710ZL Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3710ZL Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3710ZL Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3710ZL Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
IRF3710Z/S/L
5
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current vs.
Case Temperature
Fig 10. Normalized On-Resistance
vs. Temperature
25
50
75
100
125
150
175
TC , Case Temperature (°C)
0
10
20
30
40
50
60
1E-006
1E-005
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
t1 , Rectangular Pulse Duration (sec)
0.001
0.01
0.1
1
10
0.20
0.10
D = 0.50
0.02
0.01
0.05
SINGLE PULSE
( THERMAL RESPONSE )
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180
TJ , Junction Temperature (°C)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
ID = 59A
VGS = 10V
www.kersemi.com


Số phần tương tự - IRF3710ZL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3710ZL IRF-IRF3710ZL Datasheet
270Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF3710ZL ISC-IRF3710ZL Datasheet
301Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF3710ZLPBF IRF-IRF3710ZLPBF Datasheet
323Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
More results

Mô tả tương tự - IRF3710ZL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
AUIRFS3206 IRF-AUIRFS3206 Datasheet
292Kb / 13P
   Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
IRF7380QPBF IRF-IRF7380QPBF_10 Datasheet
206Kb / 8P
   Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF2807SPBF KERSEMI-IRF2807SPBF Datasheet
4Mb / 10P
   Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
IRF3205Z KERSEMI-IRF3205Z Datasheet
4Mb / 12P
   Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
IRF1404 KERSEMI-IRF1404 Datasheet
2Mb / 8P
   Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
logo
International Rectifier
AUIRFS3004-7P IRF-AUIRFS3004-7P Datasheet
379Kb / 12P
   Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
AUIRFR1018E IRF-AUIRFR1018E Datasheet
239Kb / 12P
   Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
AUIRF1324WL IRF-AUIRF1324WL Datasheet
246Kb / 11P
   Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
IRF9204PBF IRF-IRF9204PBF Datasheet
240Kb / 7P
   Advanced Process Technology, Ultra Low On-Resistance
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR3411PBF KERSEMI-IRFR3411PBF Datasheet
3Mb / 10P
   Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com