công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF3205ZL bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện IRF3205ZL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF3205ZL bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  IRF3205ZL Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3205ZL Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3205ZL Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3205ZL Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3205ZL Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3205ZL Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3205ZL Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3205ZL Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3205ZL Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
VSD, Source-toDrain Voltage (V)
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VGS = 0V
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Coss
Crss
Ciss
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, C ds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
1
10
100
1000
VDS , Drain-toSource Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
10000
Tc = 25°C
Tj = 175°C
Single Pulse
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)
100μsec
0
20
40
60
80
100
120
QG Total Gate Charge (nC)
0
4
8
12
16
20
VDS= 44V
VDS= 28V
VDS= 11V
ID= 66A
IRF3205Z/ZS/ZL
4 / 12
www.kersemi.com


Số phần tương tự - IRF3205ZL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3205ZL IRF-IRF3205ZL Datasheet
303Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF3205ZLPBF IRF-IRF3205ZLPBF Datasheet
370Kb / 13P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF3205ZLPBF IRF-IRF3205ZLPBF Datasheet
385Kb / 12P
   Advanced Process Technology
More results

Mô tả tương tự - IRF3205ZL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
AUIRFS3206 IRF-AUIRFS3206 Datasheet
292Kb / 13P
   Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
IRF7380QPBF IRF-IRF7380QPBF_10 Datasheet
206Kb / 8P
   Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF3710Z KERSEMI-IRF3710Z Datasheet
4Mb / 12P
   Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
IRF2807SPBF KERSEMI-IRF2807SPBF Datasheet
4Mb / 10P
   Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
IRF1404 KERSEMI-IRF1404 Datasheet
2Mb / 8P
   Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
logo
International Rectifier
AUIRFS3004-7P IRF-AUIRFS3004-7P Datasheet
379Kb / 12P
   Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
AUIRFR1018E IRF-AUIRFR1018E Datasheet
239Kb / 12P
   Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
AUIRF1324WL IRF-AUIRF1324WL Datasheet
246Kb / 11P
   Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
IRF9204PBF IRF-IRF9204PBF Datasheet
240Kb / 7P
   Advanced Process Technology, Ultra Low On-Resistance
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR3411PBF KERSEMI-IRFR3411PBF Datasheet
3Mb / 10P
   Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com