công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF1404ZS_L bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện IRF1404ZS_L
Giải thích chi tiết về linh kiện  AUTOMOTIVE MOSFET Advanced Process Technology
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF1404ZS_L bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

Back Button IRF1404ZS_L Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404ZS_L Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404ZS_L Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404ZS_L Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404ZS_L Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404ZS_L Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404ZS_L Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404ZS_L Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404ZS_L Datasheet HTML 10Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
IRF1404ZS_L
6
QG
QGS
QGD
VG
Charge
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
10 V
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 14. Threshold Voltage Vs. Temperature
R G
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
-
VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
25
50
75
100
125
150
175
Starting TJ, Junction Temperature (°C)
0
100
200
300
400
500
600
ID
TOP
31A
53A
BOTTOM 75A
-75
-50
-25
0
25
50
75
100 125 150 175
TJ , Temperature ( °C )
1.0
2.0
3.0
4.0
ID = 250µA
www.kersemi.com


Số phần tương tự - IRF1404ZS_L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF1404ZSPBF IRF-IRF1404ZSPBF Datasheet
329Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF1404ZSPBF IRF-IRF1404ZSPBF Datasheet
307Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRF1404ZSPBF IRF-IRF1404ZSPBF Datasheet
307Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRF1404ZSTRL IRF-IRF1404ZSTRL Datasheet
294Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRF1404ZSTRLPBF IRF-IRF1404ZSTRLPBF Datasheet
307Kb / 12P
   Advanced Process Technology
More results

Mô tả tương tự - IRF1404ZS_L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF2807Z KERSEMI-IRF2807Z Datasheet
4Mb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET Advanced Process Technology
logo
Silikron Semiconductor ...
BSS138W SILIKRON-BSS138W Datasheet
469Kb / 6P
   Advanced MOSFET process technology
SSF1090D SILIKRON-SSF1090D Datasheet
441Kb / 8P
   Advanced MOSFET process technology
SSF2129H3 SILIKRON-SSF2129H3 Datasheet
550Kb / 7P
   Advanced MOSFET process technology
SSF3960J7-HF SILIKRON-SSF3960J7-HF Datasheet
548Kb / 7P
   Advanced MOSFET process technology
SSF4004S SILIKRON-SSF4004S Datasheet
518Kb / 8P
   Advanced MOSFET process technology
SSF6007 SILIKRON-SSF6007 Datasheet
509Kb / 6P
   Advanced MOSFET process technology
SSFD4004 SILIKRON-SSFD4004 Datasheet
567Kb / 8P
   Advanced MOSFET process technology
SSFT4003 SILIKRON-SSFT4003 Datasheet
505Kb / 9P
   Advanced MOSFET process technology
SSF6N70G SILIKRON-SSF6N70G Datasheet
457Kb / 8P
   Advanced MOSFET process technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com