công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF1404ZS_L bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện IRF1404ZS_L
Giải thích chi tiết về linh kiện  AUTOMOTIVE MOSFET Advanced Process Technology
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF1404ZS_L bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  IRF1404ZS_L Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404ZS_L Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404ZS_L Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404ZS_L Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404ZS_L Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404ZS_L Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404ZS_L Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404ZS_L Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404ZS_L Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
IRF1404ZS_L
5
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
Fig 10. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
25
50
75
100
125
150
175
TC , Case Temperature (°C)
0
40
80
120
160
200
LIMITED BY PACKAGE
-60 -40 -20
0
20
40 60 80 100 120 140 160 180
TJ , Junction Temperature (°C)
0.5
1.0
1.5
2.0
ID = 75A
VGS = 10V
1E-006
1E-005
0.0001
0.001
0.01
0.1
t1 , Rectangular Pulse Duration (sec)
0.001
0.01
0.1
1
0.20
0.10
D = 0.50
0.02
0.01
0.05
SINGLE PULSE
( THERMAL RESPONSE )
Notes:
1. Duty Factor D = t1/t2
2. Peak Tj = P dm x Zthjc + Tc
www.kersemi.com


Số phần tương tự - IRF1404ZS_L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF1404ZSPBF IRF-IRF1404ZSPBF Datasheet
329Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF1404ZSPBF IRF-IRF1404ZSPBF Datasheet
307Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRF1404ZSPBF IRF-IRF1404ZSPBF Datasheet
307Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRF1404ZSTRL IRF-IRF1404ZSTRL Datasheet
294Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRF1404ZSTRLPBF IRF-IRF1404ZSTRLPBF Datasheet
307Kb / 12P
   Advanced Process Technology
More results

Mô tả tương tự - IRF1404ZS_L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF2807Z KERSEMI-IRF2807Z Datasheet
4Mb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET Advanced Process Technology
logo
Silikron Semiconductor ...
BSS138W SILIKRON-BSS138W Datasheet
469Kb / 6P
   Advanced MOSFET process technology
SSF1090D SILIKRON-SSF1090D Datasheet
441Kb / 8P
   Advanced MOSFET process technology
SSF2129H3 SILIKRON-SSF2129H3 Datasheet
550Kb / 7P
   Advanced MOSFET process technology
SSF3960J7-HF SILIKRON-SSF3960J7-HF Datasheet
548Kb / 7P
   Advanced MOSFET process technology
SSF4004S SILIKRON-SSF4004S Datasheet
518Kb / 8P
   Advanced MOSFET process technology
SSF6007 SILIKRON-SSF6007 Datasheet
509Kb / 6P
   Advanced MOSFET process technology
SSFD4004 SILIKRON-SSFD4004 Datasheet
567Kb / 8P
   Advanced MOSFET process technology
SSFT4003 SILIKRON-SSFT4003 Datasheet
505Kb / 9P
   Advanced MOSFET process technology
SSF6N70G SILIKRON-SSF6N70G Datasheet
457Kb / 8P
   Advanced MOSFET process technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com