công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD3NM60T4 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD3NM60T4
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600 V, 1.3 ?? 3 A TO-220, DPAK, IPAK Zener-protected MDmesh??Power MOSFET
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD3NM60T4 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STD3NM60T4 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD3NM60T4 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD3NM60T4 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD3NM60T4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD3NM60T4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD3NM60T4 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD3NM60T4 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD3NM60T4 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STD3NM60T4 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
Electrical characteristics
STD3NM60, STD3NM60-1, STP4NM60
8/17
Doc ID 8370 Rev 4
Figure 14. Source-drain diode forward
characteristics
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)


Số phần tương tự - STD3NM60T4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD3NM60 STMICROELECTRONICS-STD3NM60 Datasheet
548Kb / 12P
   N-CHANNEL 600V - 1.3ohm - 3A TO-220/DPAK/IPAK Zener-Protected MDmesh?줡ower MOSFET
STD3NM60 STMICROELECTRONICS-STD3NM60 Datasheet
711Kb / 17P
   N-channel 600 V, 1.3 廓, 3 A TO-220, DPAK, IPAK Zener-protected MDmesh??Power MOSFET
STD3NM60-1 STMICROELECTRONICS-STD3NM60-1 Datasheet
548Kb / 12P
   N-CHANNEL 600V - 1.3ohm - 3A TO-220/DPAK/IPAK Zener-Protected MDmesh?줡ower MOSFET
STD3NM60-1 STMICROELECTRONICS-STD3NM60-1 Datasheet
711Kb / 17P
   N-channel 600 V, 1.3 廓, 3 A TO-220, DPAK, IPAK Zener-protected MDmesh??Power MOSFET
STD3NM60N STMICROELECTRONICS-STD3NM60N Datasheet
909Kb / 15P
   N-channel 600 V, 1.6 廓, 3.3 A, MDmesh??II Power MOSFET in DPAK package
More results

Mô tả tương tự - STD3NM60T4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP4NM60 STMICROELECTRONICS-STP4NM60_09 Datasheet
711Kb / 17P
   N-channel 600 V, 1.3 廓, 3 A TO-220, DPAK, IPAK Zener-protected MDmesh??Power MOSFET
STP4NM60 STMICROELECTRONICS-STP4NM60 Datasheet
548Kb / 12P
   N-CHANNEL 600V - 1.3ohm - 3A TO-220/DPAK/IPAK Zener-Protected MDmesh?줡ower MOSFET
STX6NM60N STMICROELECTRONICS-STX6NM60N Datasheet
698Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.85 ?? 4.6 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK, D2PAK
January 2009 Rev 3
STD10NM60N STMICROELECTRONICS-STD10NM60N Datasheet
907Kb / 17P
   N-channel 600 V, 0.53 ohm, 10 A, DPAK, TO-220, TO-220FP, IPAK MDmesh II Power MOSFET
November 2010 Rev 5
STD2NK100Z STMICROELECTRONICS-STD2NK100Z Datasheet
459Kb / 16P
   N-channel 1000 V, 6.25 廓, 1.85 A, TO-220, DPAK, IPAK Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STX8NM60N STMICROELECTRONICS-STX8NM60N Datasheet
706Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.56 廓,7 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK, D2PAK
STD8NM60N STMICROELECTRONICS-STD8NM60N Datasheet
492Kb / 17P
   N-channel 600 V - 0.56 廓 - 7 A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK second generation MDmesh??Power MOSFET
STF7NM60N STMICROELECTRONICS-STF7NM60N Datasheet
885Kb / 17P
   N-channel 600 V, 5 A, 0.84 ohm, DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK second generation MDmesh Power MOSFET
STD2NM60 STMICROELECTRONICS-STD2NM60 Datasheet
474Kb / 10P
   N-CHANNEL 600V - 2.8ohm - 2A DPAK/IPAK Zener-Protected MDmesh?줡ower MOSFET
STD3NM50 STMICROELECTRONICS-STD3NM50 Datasheet
471Kb / 10P
   N-CHANNEL 500V - 2.5ohm - 3A DPAK/IPAK Zener-Protected MDmesh?줡ower MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com