công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMBJ130CA bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện SMBJ130CA
Giải thích chi tiết về linh kiện  600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

SMBJ130CA bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  SMBJ130CA Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated SMBJ130CA Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated SMBJ130CA Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated SMBJ130CA Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated SMBJ130CA Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
SMBJ5.0(C)A - SMBJ170(C)A
Document number: DS19002 Rev. 17 - 2
2 of 5
www.diodes.com
June 2009
© Diodes Incorporated
SMBJ5.0(C)A - SMBJ170(C)A
Electrical Characteristics @TA = 25°C unless otherwise specified
Part Number
Add C For Bi-
Directional
(Note 6)
Reverse
Standoff
Voltage
Breakdown
Voltage
VBR @ IT (Note 7)
Test
Current
Max. Reverse
Leakage @ VRWM
(Note 8)
Max. Clamping
Voltage @ Ipp
Max. Peak Pulse
Current
Ipp
Marking Code
See Note 4
VRWM (V)
Min (V) Max (V)
IT(mA)
IR (μA)
VC (V)
(A)
BI-
UNI-
SMBJ5.0(C)A
5.0
6.40
7.23
10
800
9.2
65.2
AE
KE
SMBJ6.0(C)A
6.0
6.67
7.67
10
800
10.3
58.3
AG
KG
SMBJ6.5(C)A
6.5
7.22
8.30
10
500
11.2
53.6
AK
KK
SMBJ7.0(C)A
7.0
7.78
8.95
10
200
12.0
50.0
AM
KM
SMBJ7.5(C)A
7.5
8.33
9.58
1.0
100
12.9
46.5
AP
KP
SMBJ8.0(C)A
8.0
8.89
10.23
1.0
50
13.6
44.1
AR
KR
SMBJ8.5(C)A
8.5
9.44
10.82
1.0
10
14.4
41.7
AT
KT
SMBJ9.0(C)A
9.0
10.00
11.50
1.0
5.0
15.4
39.0
AV
KV
SMBJ10(C)A
10.0
11.10
12.80
1.0
5.0
17.0
35.3
AX
KX
SMBJ11(C)A
11.0
12.20
14.40
1.0
5.0
18.2
33.0
AZ
KZ
SMBJ12(C)A
12.0
13.30
15.30
1.0
5.0
19.9
30.2
BE
LE
SMBJ13(C)A
13.0
14.40
16.50
1.0
5.0
21.5
27.9
BG
LG
SMBJ14(C)A
14.0
15.60
17.90
1.0
5.0
23.2
25.8
BK
LK
SMBJ15(C)A
15.0
16.70
19.20
1.0
5.0
24.4
24.0
BM
LM
SMBJ16(C)A
16.0
17.80
20.50
1.0
5.0
26.0
23.1
BP
LP
SMBJ17(C)A
17.0
18.90
21.70
1.0
5.0
27.6
21.7
BR
LR
SMBJ18(C)A
18.0
20.00
23.30
1.0
5.0
29.2
20.5
BT
LT
SMBJ20(C)A
20.0
22.20
25.50
1.0
5.0
32.4
18.5
BV
LV
SMBJ22(C)A
22.0
24.40
28.00
1.0
5.0
35.5
16.9
BX
LX
SMBJ24(C)A
24.0
26.70
30.70
1.0
5.0
38.9
15.4
BZ
LZ
SMBJ26(C)A
26.0
28.90
33.20
1.0
5.0
42.1
14.2
CE
ME
SMBJ28(C)A
28.0
31.10
35.80
1.0
5.0
45.4
13.2
CG
MG
SMBJ30(C)A
30.0
33.30
38.30
1.0
5.0
48.4
12.4
CK
MK
SMBJ33(C)A
33.0
36.70
42.20
1.0
5.0
53.3
11.3
CM
MM
SMBJ36(C)A
36.0
40.00
46.00
1.0
5.0
58.1
10.3
CP
MP
SMBJ40(C)A
40.0
44.40
51.10
1.0
5.0
64.5
9.3
CR
MR
SMBJ43(C)A
43.0
47.80
54.90
1.0
5.0
69.4
8.6
CT
MT
SMBJ45(C)A
45.0
50.00
57.50
1.0
5.0
72.7
8.3
CV
MV
SMBJ48(C)A
48.0
53.30
61.30
1.0
5.0
77.4
7.7
CX
MX
SMBJ51(C)A
51.0
56.70
65.20
1.0
5.0
82.4
7.3
CZ
MZ
SMBJ54(C)A
54.0
60.00
69.00
1.0
5.0
87.1
6.9
DE
NE
SMBJ58(C)A
58.0
64.40
74.60
1.0
5.0
93.6
6.4
DG
NG
SMBJ60(C)A
60.0
66.70
76.70
1.0
5.0
96.8
6.2
DK
NK
SMBJ64(C)A
64.0
71.10
81.80
1.0
5.0
103.0
5.8
DM
NM
SMBJ70(C)A
70.0
77.80
89.50
1.0
5.0
113.0
5.3
DP
NP
SMBJ75(C)A
75.0
83.30
95.80
1.0
5.0
121.0
4.9
DR
NR
SMBJ78(C)A
78.0
86.70
99.70
1.0
5.0
126.0
4.7
DT
NT
SMBJ85(C)A
85.0
94.40
108.20
1.0
5.0
137.0
4.4
DV
NV
SMBJ90(C)A
90.0
100.0
115.50
1.0
5.0
146.0
4.1
DX
NX
SMBJ100(C)A
100.0
111.0
128.00
1.0
5.0
162.0
3.7
DZ
NZ
SMBJ110(C)A
110.0
122.0
140.00
1.0
5.0
177.0
3.4
EE
PE
SMBJ120(C)A
120.0
133.0
153.00
1.0
5.0
193.0
3.1
EG
PG
SMBJ130(C)A
130.0
144.0
165.50
1.0
5.0
209.0
2.9
EK
PK
SMBJ150(C)A
150.0
167.0
192.50
1.0
5.0
243.0
2.5
EM
PM
SMBJ160(C)A
160.0
178.0
205.00
1.0
5.0
259.0
2.3
EP
PP
SMBJ170(C)A
170.0
189.0
217.50
1.0
5.0
275.0
2.2
ER
PR
Notes:
6. Suffix C denotes Bi-directional device.
7. VBR measured with IT current pulse = 300μs
8. For Bi-Directional devices having VRWM of 10V and under, the IR is doubled.


Số phần tương tự - SMBJ130CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
SMBJ130CA LITTELFUSE-SMBJ130CA Datasheet
235Kb / 4P
   Silicon Avalanche Diodes
logo
Bytes
SMBJ130CA BYTES-SMBJ130CA Datasheet
338Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMBJ130CA SECOS-SMBJ130CA Datasheet
365Kb / 4P
   Peak Power Surface Mount TVS
logo
MDE Semiconductor, Inc.
SMBJ130CA MDE-SMBJ130CA Datasheet
92Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
SMBJ130CA SAMYANG-SMBJ130CA Datasheet
2Mb / 6P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
More results

Mô tả tương tự - SMBJ130CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Frontier Electronics.
P6SMBJ5.0 FRONTIER-P6SMBJ5.0 Datasheet
133Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Diodes Incorporated
SMBJ7.5CA-13 DIODES-SMBJ7.5CA-13 Datasheet
142Kb / 5P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ51CA-13 DIODES-SMBJ51CA-13 Datasheet
142Kb / 5P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ350A-13-F DIODES-SMBJ350A-13-F Datasheet
100Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P6SMAJ58ADFQ-13 DIODES-P6SMAJ58ADFQ-13 Datasheet
375Kb / 6P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
August 2020
SMBJ50CA DIODES-SMBJ50CA Datasheet
81Kb / 3P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS19002 Rev. 11 - 2
SMBJ15CA-13 DIODES-SMBJ15CA-13 Datasheet
142Kb / 5P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ33CA-13 DIODES-SMBJ33CA-13 Datasheet
142Kb / 5P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ50CA DIODES-SMBJ50CA_1 Datasheet
80Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS19002 Rev. 15 - 2
logo
Frontier Electronics.
P6SMBJ5.0-LFR FRONTIER-P6SMBJ5.0-LFR Datasheet
134Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMBJ100CA LUGUANG-SMBJ100CA Datasheet
402Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com