công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4073BEE4 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CD4073BEE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS AND Gates
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

CD4073BEE4 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button CD4073BEE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD4073BEE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD4073BEE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CD4073BEE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CD4073BEE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments CD4073BEE4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments CD4073BEE4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments CD4073BEE4 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments CD4073BEE4 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 31 page
background image
MECHANICAL DATA
MTSS001C – JANUARY 1995 – REVISED FEBRUARY 1999
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
PW (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
14 PINS SHOWN
0,65
M
0,10
0,10
0,25
0,50
0,75
0,15 NOM
Gage Plane
28
9,80
9,60
24
7,90
7,70
20
16
6,60
6,40
4040064/F 01/97
0,30
6,60
6,20
8
0,19
4,30
4,50
7
0,15
14
A
1
1,20 MAX
14
5,10
4,90
8
3,10
2,90
A MAX
A MIN
DIM
PINS **
0,05
4,90
5,10
Seating Plane
0
°–8°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-153


Số phần tương tự - CD4073BEE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4073BEE4 TI1-CD4073BEE4 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   CMOS AND Gates
More results

Mô tả tương tự - CD4073BEE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4073B TI-CD4073B Datasheet
223Kb / 5P
[Old version datasheet]   CMOS AND GATES
CD4073B TI1-CD4073B_15 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   CMOS AND Gates
CD4081BF TI-CD4081BF Datasheet
530Kb / 12P
[Old version datasheet]   CMOS AND GATES
logo
Micro Electronics
MMC4081 MICRO-ELECTRONICS-MMC4081 Datasheet
125Kb / 4P
   CMOS AND GATES
logo
Texas Instruments
CD4002BPW TI-CD4002BPW Datasheet
523Kb / 12P
[Old version datasheet]   CMOS NOR Gates
logo
Intersil Corporation
CD4011BMS INTERSIL-CD4011BMS Datasheet
109Kb / 9P
   CMOS NAND Gates
November 1994
logo
Texas Instruments
CD4012A TI-CD4012A Datasheet
200Kb / 4P
[Old version datasheet]   CMOS NAND Gates
CD4011B TI1-CD4011B_17 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   CMOS NAND GATES
logo
R & E International, In...
4071B RANDE-4071B Datasheet
344Kb / 2P
   CMOS OR GATES
logo
Texas Instruments
CD4001B TI-CD4001B Datasheet
206Kb / 5P
[Old version datasheet]   CMOS NOR Gates
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com