công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS7830IPWR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS7830IPWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit, 8-Channel Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS7830IPWR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button ADS7830IPWR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS7830IPWR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS7830IPWR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS7830IPWR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS7830IPWR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS7830IPWR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS7830IPWR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS7830IPWR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS7830IPWR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 26 page
background image
0.10
0.05
0
-0.05
-0.10
-50
-25
0
25
50
75
100
Temperature ( C)
°
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
0
64
128
192
255
Output Code
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
0
64
128
192
255
Output Code
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
0
64
128
192
255
Output Code
0
-20
-40
-60
-80
-100
0
10
20
25
Frequency (kHz)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
0
64
128
192
255
Output Code
ADS7830
www.ti.com
SBAS302C – DECEMBER 2003 – REVISED OCTOBER 2012
TYPICAL CHARACTERISTICS
At TA = +25°C, VDD = +2.7V, VREF = External +2.5V, and fSAMPLE = 50kHz, unless otherwise noted.
INTEGRAL LINEARITY ERROR vs CODE
FFT vs FREQUENCY
(2.5V Internal Reference)
Figure 1.
Figure 2.
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR vs CODE
INTEGRAL LINEARITY ERROR vs CODE
(2.5V Internal Reference)
(2.5V External Reference)
Figure 3.
Figure 4.
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR vs CODE
(2.5V External Reference)
CHANGE IN OFFSET vs TEMPERATURE
Figure 5.
Figure 6.
Copyright © 2003–2012, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: ADS7830


Số phần tương tự - ADS7830IPWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7830IPWR BURR-BROWN-ADS7830IPWR Datasheet
251Kb / 16P
   8-Bit, 8-Channel Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with I2C??Interface
More results

Mô tả tương tự - ADS7830IPWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS7828-Q1 TI1-ADS7828-Q1_16 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   12-Bit 8-Channel Sampling Analog-to-Digital Converter
ADS930 TI-ADS930_V01 Datasheet
314Kb / 14P
[Old version datasheet]   8-Bit, 30MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS931 TI-ADS931 Datasheet
442Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit, 33MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS831 BURR-BROWN-ADS831 Datasheet
179Kb / 11P
   8-Bit, 80MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS930 BURR-BROWN-ADS930 Datasheet
191Kb / 11P
   8-Bit, 30MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS931 BURR-BROWN-ADS931 Datasheet
210Kb / 12P
   8-Bit, 30MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS930 TI1-ADS930_14 Datasheet
417Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit, 30MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS830 BURR-BROWN-ADS830 Datasheet
177Kb / 11P
   8-Bit, 60MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS830 TI1-ADS830_14 Datasheet
556Kb / 16P
[Old version datasheet]   8-Bit, 60MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS931 TI1-ADS931_14 Datasheet
437Kb / 17P
[Old version datasheet]   8-Bit, 33MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com