công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8036AN bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8036AN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Clamp Amps
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8036AN bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD8036AN Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8036AN Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8036AN Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8036AN Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8036AN Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8036AN Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8036AN Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD8036AN Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD8036AN Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
AD8036/AD8037
REV. B
–9–
–30
–130
100k
100M
10M
1M
10k
–70
–50
–110
–90
FREQUENCY – Hz
VO = 2V p-p
VS = 5V
RL = 500
G = +2
2ND HARMONIC
3RD HARMONIC
TPC 31. AD8037 Harmonic Distortion vs. Frequency,
RL = 500
–30
–130
100k
100M
10M
1M
10k
–70
–50
–110
–90
FREQUENCY – Hz
VO = 2V p-p
VS = 5V
RL = 100
G = +2
2ND HARMONIC
3RD HARMONIC
TPC 32. AD8037 Harmonic Distortion vs. Frequency,
RL = 100
50
30
10
100
20
40
FREQUENCY – MHz
60
20
40
80
60
TPC 33. AD8037 Third Order Intercept vs. Frequency
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th 10th 11th
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th 10th 11th
0.03
0.02
0.01
0.00
–0.01
–0.02
–0.03
0.03
0.02
0.01
0.00
–0.01
–0.02
–0.03
TPC 34. AD8037 Differential Gain and Phase Error
G = +2, RL = 150
Ω, F = 3.58 MHz
SETTLING TIME – ns
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
–0.05
–0.04
–0.03
–0.02
–0.01
0
–0.01
–0.02
–0.03
–0.04
–0.05
TPC 35. AD8037 Short-Term Settling Time to 0.01%,
2 V Step, G = +2, RL = 100
SETTLING TIME –
s
0
2
4
6
8
10
12 14
16
18
–0.6
–0.5
–0.4
–0.3
–0.2
–0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
TPC 36. AD8037 Long-Term Settling Time 2 V Step,
RL = 100


Số phần tương tự - AD8036AN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8036AN AD-AD8036AN Datasheet
387Kb / 23P
   Low Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Clamp Amps
REV. A
AD8036AN AD-AD8036AN Datasheet
425Kb / 23P
   Low Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Clamp Amps
REV. B
AD8036AN AD-AD8036AN Datasheet
605Kb / 24P
   Low Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Clamp Amps
REV. B
More results

Mô tả tương tự - AD8036AN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8036 AD-AD8036_15 Datasheet
658Kb / 24P
   Low Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Clamp Amps
REV. B
AD8036 AD-AD8036 Datasheet
387Kb / 23P
   Low Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Clamp Amps
REV. A
AD8037ARZ AD-AD8037ARZ Datasheet
605Kb / 24P
   Low Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Clamp Amps
REV. B
AD8036_2000 AD-AD8036_2000 Datasheet
425Kb / 23P
   Low Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Clamp Amps
REV. B
AD8037 AD-AD8037_15 Datasheet
658Kb / 24P
   Low Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Clamp Amps
REV. B
AD9632 AD-AD9632_15 Datasheet
478Kb / 20P
   Ultralow Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Op Amps
REV. D
AD9631ARZ AD-AD9631ARZ Datasheet
702Kb / 20P
   Ultralow Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Op Amps
REV. C
AD9631 AD-AD9631 Datasheet
528Kb / 20P
   Ultralow Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Op Amps
REV. A
AD9631 AD-AD9631_15 Datasheet
478Kb / 20P
   Ultralow Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Op Amps
REV. D
AD9631 AD-AD9631_03 Datasheet
635Kb / 20P
   Ultralow Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Op Amps
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com