công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD18N55M5 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD18N55M5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 550 V, 0.18 廓, 13 A, MDmesh??V Power MOSFET in D짼PAK, DPAK, TO-220FP and TO-220
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD18N55M5 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STD18N55M5 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD18N55M5 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD18N55M5 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD18N55M5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD18N55M5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD18N55M5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD18N55M5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD18N55M5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD18N55M5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 22 page
background image
Electrical characteristics
STB18N55M5, STD18N55M5, STF18N55M5, STP18N55M5
6/22
Doc ID 17078 Rev 2
2.1
Electrical characteristics (curves)
Figure 2.
Safe operating area for TO-220,
D²PAK
Figure 3.
Thermal impedance for TO-220,
D²PAK
Figure 4.
Safe operating area for DPAK
Figure 5.
Thermal impedance for DPAK
Figure 6.
Safe operating area for TO-220FP
Figure 7.
Thermal impedance for TO-220FP
ID
10
1
0.1
0.1
1
100
VDS(V)
10
(A)
10µs
100µs
1ms
10ms
Tj=150°C
Tc=25°C
Single pulse
AM08661v1
ID
10
1
0.1
0.1
1
100
VDS(V)
10
(A)
10µs
100µs
1ms
10ms
Tj=150°C
Tc=25°C
Single pulse
AM08662v1
ID
10
1
0.1
0.1
1
100
VDS(V)
10
(A)
10µs
100µs
1ms
10ms
Tj=150°C
Tc=25°C
Single pulse
0.01
AM08663v1


Số phần tương tự - STD18N55M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STD18N55M5 ISC-STD18N55M5 Datasheet
324Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STD18N55M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STI18NM60N STMICROELECTRONICS-STI18NM60N Datasheet
998Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.27 廓, 13 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220, TO-220FP, TO-247, D짼PAK and I짼PAK
STP32N65M5 STMICROELECTRONICS-STP32N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.095 廓, 24 A, MDmesh??V Power MOSFET in D짼PAK, I짼PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STD14NM50N STMICROELECTRONICS-STD14NM50N Datasheet
1Mb / 26P
   N-channel 500 V, 0.28 廓 typ., 12 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, DPAK, TO-220FP, I짼PAK and TO-220 packages
STB14NM50N STMICROELECTRONICS-STB14NM50N Datasheet
1Mb / 26P
   N-channel 500 V, 0.28 廓 typ., 12 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, DPAK, TO-220FP, I짼PAK and TO-220 packages
STW35N65M5 STMICROELECTRONICS-STW35N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.085 廓, 27 A, MDmesh??V Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP, I짼PAK, TO-220, TO-247
STF18NM80 STMICROELECTRONICS-STF18NM80 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 800 V, 0.25 廓, 17 A, MDmesh??Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP, TO-220 and TO-247 packages
STD11NM50N STMICROELECTRONICS-STD11NM50N Datasheet
663Kb / 16P
   N-channel 500 V, 0.4 廓, 8.5 A MDmesh??II Power MOSFET in DPAK, TO-220FP and TO-220
STF30N65M5 STMICROELECTRONICS-STF30N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.125 廓, 22 A, MDmesh??V Power MOSFET D짼PAK, TO-220FP, I짼PAK, TO-220, TO-247
September 2011 Rev 3
STW57N65M5 STMICROELECTRONICS-STW57N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.056 廓 typ., 42 A MDmesh??V Power MOSFET in I짼PAK, TO-220, TO-220FP and D짼PAK packages
STF57N65M5 STMICROELECTRONICS-STF57N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.056 廓 typ., 42 A MDmesh??V Power MOSFET in I짼PAK, TO-220, TO-220FP and D짼PAK packages
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com