công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD706AR-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD706AR-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Picoampere Input Current Bipolar Op Amp
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD706AR-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD706AR-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD706AR-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD706AR-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD706AR-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD706AR-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD706AR-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD706AR-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD706AR-REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD706AR-REEL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
REV. E
AD706
–9–
OUTLINE DIMENSIONS
8-Lead Standard Small Outline Package [SOIC]
(R-8)
Dimensions shown in millimeters and (inches)
0.25 (0.0098)
0.17 (0.0067)
1.27 (0.0500)
0.40 (0.0157)
0.50 (0.0196)
0.25 (0.0099)
45
8
0
1.75 (0.0688)
1.35 (0.0532)
SEATING
PLANE
0.25 (0.0098)
0.10 (0.0040)
85
4
1
5.00 (0.1968)
4.80 (0.1890)
4.00 (0.1574)
3.80 (0.1497)
1.27 (0.0500)
BSC
6.20 (0.2440)
5.80 (0.2284)
0.51 (0.0201)
0.31 (0.0122)
COPLANARITY
0.10
CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS; INCH DIMENSIONS
(IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF MILLIMETER EQUIVALENTS FOR
REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-012AA
8-Lead Plastic Dual-in-Line Package [PDIP]
(N-8)
Dimensions shown in inches and (millimeters)
SEATING
PLANE
0.180
(4.57)
MAX
0.150 (3.81)
0.130 (3.30)
0.110 (2.79)
0.060 (1.52)
0.050 (1.27)
0.045 (1.14)
8
1
4
5
0.295 (7.49)
0.285 (7.24)
0.275 (6.98)
0.100 (2.54)
BSC
0.375 (9.53)
0.365 (9.27)
0.355 (9.02)
0.150 (3.81)
0.135 (3.43)
0.120 (3.05)
0.015 (0.38)
0.010 (0.25)
0.008 (0.20)
0.325 (8.26)
0.310 (7.87)
0.300 (7.62)
0.022 (0.56)
0.018 (0.46)
0.014 (0.36)
CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN INCHES; MILLIMETER DIMENSIONS
(IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF INCH EQUIVALENTS FOR
REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-095AA
0.015
(0.38)
MIN


Số phần tương tự - AD706AR-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD706AR-REEL7 AD-AD706AR-REEL7 Datasheet
220Kb / 12P
   Dual Picoampere Input Current Bipolar Op Amp
REV. E
AD706AR-REEL7 AD-AD706AR-REEL7 Datasheet
191Kb / 12P
   Dual Picoampere Input Current Bipolar Op Amp
REV. E
AD706AR-REEL7 AD-AD706AR-REEL7 Datasheet
182Kb / 12P
   Dual Picoampere Input Current Bipolar Op Amp
REV. E
More results

Mô tả tương tự - AD706AR-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD706 AD-AD706 Datasheet
246Kb / 8P
   Dual Picoampere Input Current Bipolar Op Amp
REV. C
AD706ARZ AD-AD706ARZ Datasheet
191Kb / 12P
   Dual Picoampere Input Current Bipolar Op Amp
REV. E
AD706ARZ AD-AD706ARZ Datasheet
182Kb / 12P
   Dual Picoampere Input Current Bipolar Op Amp
REV. E
AD706JRZ AD-AD706JRZ Datasheet
230Kb / 12P
   Dual Picoampere Input Current Bipolar Op Amp
REV. E
AD706JNZ AD-AD706JNZ Datasheet
230Kb / 12P
   Dual Picoampere Input Current Bipolar Op Amp
REV. E
AD706 AD-AD706_02 Datasheet
350Kb / 12P
   Dual Picoampere Input Current Bipolar Op Amp
REV. D
AD706 AD-AD706_03 Datasheet
220Kb / 12P
   Dual Picoampere Input Current Bipolar Op Amp
REV. E
AD705 AD-AD705 Datasheet
451Kb / 8P
   Picoampere Input Current Bipolar Op Amp
REV. B
AD705 AD-AD705_15 Datasheet
559Kb / 3P
   PICOAMPERE INPUT CURRENT BIPOLAR OP AMP
REV. A
AD704AR-16 AD-AD704AR-16 Datasheet
267Kb / 16P
   Picoampere Input Current Quad Bipolar Op Amp
Rev. E
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com