công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AC244PW bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74AC244PW
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74AC244PW bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  SN74AC244PW Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74AC244PW Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74AC244PW Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74AC244PW Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74AC244PW Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74AC244PW Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74AC244PW Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AC244PW Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AC244PW Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 22 page
background image
SN54AC244, SN74AC244
OCTAL BUFFERS/DRIVERS
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCAS514E − JUNE 1995 − REVISED OCTOBER 2003
3
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
recommended operating conditions (see Note 3)
SN54AC244
SN74AC244
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
VCC
Supply voltage
2
6
2
6
V
VCC = 3 V
2.1
2.1
VIH
High-level input voltage
VCC = 4.5 V
3.15
3.15
V
VIH
High level input voltage
VCC = 5.5 V
3.85
3.85
V
VCC = 3 V
0.9
0.9
VIL
Low-level input voltage
VCC = 4.5 V
1.35
1.35
V
VIL
Low level input voltage
VCC = 5.5 V
1.65
1.65
V
VI
Input voltage
0
VCC
0
VCC
V
VO
Output voltage
0
VCC
0
VCC
V
VCC = 3 V
−12
−12
IOH
High-level output current
VCC = 4.5 V
−24
−24
mA
IOH
High level output current
VCC = 5.5 V
−24
−24
mA
VCC = 3 V
12
12
IOL
Low-level output current
VCC = 4.5 V
24
24
mA
IOL
Low level output current
VCC = 5.5 V
24
24
mA
Δt/Δv
Input transition rise or fall rate
8
8
ns/V
TA
Operating free-air temperature
−55
125
−40
85
°C
NOTE 3: All unused inputs of the device must be held at VCC or GND to ensure proper device operation. Refer to the TI application report,
Implications of Slow or Floating CMOS Inputs, literature number SCBA004.


Số phần tương tự - SN74AC244PW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AC244PW TI-SN74AC244PW Datasheet
361Kb / 14P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AC244PW TI-SN74AC244PW Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AC244PW TI1-SN74AC244PW Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AC244PWE4 TI1-SN74AC244PWE4 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AC244PWG4 TI1-SN74AC244PWG4 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74AC244PW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AHC244 TI-SN74AHC244_10 Datasheet
742Kb / 22P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ACT241 TI-SN54ACT241_07 Datasheet
645Kb / 16P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHCT541 TI-SN54AHCT541_08 Datasheet
704Kb / 18P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ACT241 TI-SN54ACT241_08 Datasheet
691Kb / 17P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV244A RENESAS-HD74LV244A Datasheet
83Kb / 10P
   Octal Buffers / Drivers with 3-state Outputs
logo
Texas Instruments
5962-87552012A TI-5962-87552012A Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AHCT244_101 TI-SN74AHCT244_101 Datasheet
738Kb / 19P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54F541 TI-SN54F541_06 Datasheet
461Kb / 13P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT540 TI-SN54ABT540_07 Datasheet
172Kb / 10P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT241 TI-SN54ABT241 Datasheet
106Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AC244 TI-SN54AC244 Datasheet
361Kb / 14P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com