công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS12-AU bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện SS12-AU
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SS12-AU bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  SS12-AU Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SS12-AU Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SS12-AU Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. SS12-AU Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. SS12-AU Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
PAGE . 2
July 16,2013-REV.06
SS12-AU~SS16-AU
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
Fig.1-FORWARD CURRENT DERATING CURVE
NO. OF CYCLE AT 60Hz
LEAD TEMPERATURE, C
o
110
100
0
5
10
15
20
25
30
Fig.2- MAXIMUM NON-REPETITIVEPEAKFORWARD
SURGE CURRENT
1.0
.50
0
SINGLEPHASEHALFWAVE60Hz
RESISTIVEORINDUCTIVELOAD
P.C.B MOUNTED
ON 0.2 X
X
0.2"( 5.0 5. 0mm)
COPPERPADAREAS
.25
.75
0
75
100
125
150
175
25
50
=20-30V
=40-60V
Fig.4-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTIC
Fig.3-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTIC
FORWARD VOLTAGE , VOLTS
0
0.01
0.1
1.0
10
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
20-40V
50-60V
T= 25 C
A
O
20
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
40
60
80
100
T=25 C
J
O
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE ,%
T=75 C
J
O
T =125 C
J
O


Số phần tương tự - SS12-AU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bruckewell Technology L...
SS12-120 BWTECH-SS12-120 Datasheet
109Kb / 2P
   Low power loss, high effciency
logo
Nanjing International G...
SS12-1A-20V-DO-214AC DGNJDZ-SS12-1A-20V-DO-214AC Datasheet
255Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
SS12-E3 VISHAY-SS12-E3 Datasheet
89Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Revision: 17-Dec-12
logo
Comchip Technology
SS12-G COMCHIP-SS12-G Datasheet
110Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifier
logo
Micro Commercial Compon...
SS12-L MCC-SS12-L Datasheet
259Kb / 3P
   1 Amp Schottky Rectifier 20 to 100 Volts
More results

Mô tả tương tự - SS12-AU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Sunrise Electr...
SS12 SSE-SS12 Datasheet
16Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SX32 PANJIT-SX32_04 Datasheet
41Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
General Semiconductor
SS22 GE-SS22 Datasheet
85Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shanghai Sunrise Electr...
SK12 SSE-SK12 Datasheet
17Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
GOOD-ARK Electronics
SK22 GOOD-ARK-SK22 Datasheet
182Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Comchip Technology
CDBV120 COMCHIP-CDBV120 Datasheet
217Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
logo
Diotech Company.
SK52C DIOTECH-SK52C Datasheet
756Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
EIC discrete Semiconduc...
SKN0 EIC-SKN0_05 Datasheet
97Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SK52 EIC-SK52_05 Datasheet
97Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SS12F PANJIT-SS12F Datasheet
258Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
S510B TAYCHIPST-S510B Datasheet
8Mb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com