công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AME8800DEETY bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Microelectronics

tên linh kiện AME8800DEETY
Giải thích chi tiết về linh kiện  300mA CMOS LDO
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AME [Analog Microelectronics]
Trang chủ  http://www.ame.com.tw/
Logo AME - Analog Microelectronics

AME8800DEETY bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Microelectronics

Back Button AME8800DEETY Datasheet HTML 6Page - Analog Microelectronics AME8800DEETY Datasheet HTML 7Page - Analog Microelectronics AME8800DEETY Datasheet HTML 8Page - Analog Microelectronics AME8800DEETY Datasheet HTML 9Page - Analog Microelectronics AME8800DEETY Datasheet HTML 10Page - Analog Microelectronics AME8800DEETY Datasheet HTML 11Page - Analog Microelectronics AME8800DEETY Datasheet HTML 12Page - Analog Microelectronics AME8800DEETY Datasheet HTML 13Page - Analog Microelectronics AME8800DEETY Datasheet HTML 14Page - Analog Microelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 36 page
background image
AME
10
300mA CMOS LDO
AME8800 / 8811
Rev.T.05
n Ordering Information (contd.)
Part Number
Marking*
Output Voltage
Package
Operating Ambient
Temperature Range
AME8800ZEFT
A8800
ZEFww
1.7V
SOT-89
- 40
oC to +85oC
AME8800ZEFTZ
A8800
ZEFww
1.7V
SOT-89
- 40
oC to +85oC
AME88001EFT
A8800
1EFww
1.3V
SOT-89
- 40
oC to +85oC
AME88001EFTZ
A8800
1EFww
1.3V
SOT-89
- 40
oC to +85oC
AME88002EFT
A8800
2EFww
2.0V
SOT-89
- 40
oC to +85oC
AME88002EFTZ
A8800
2EFww
2.0V
SOT-89
- 40
oC to +85oC
AME88003EFT
A8800
3EFww
4.2V
SOT-89
- 40
oC to +85oC
AME88003EFTZ
A8800
3EFww
4.2V
SOT-89
- 40
oC to +85oC
AME88004EFT
A8800
4EFww
4.0V
SOT-89
- 40
oC to +85oC
AME88004EFTZ
A8800
4EFww
4.0V
SOT-89
- 40
oC to +85oC
AME8800SEETZ
AQVww
5.0V
SOT-23
- 40
oC to +85oC
AME8800SEETY
AQVww
5.0V
TSOT-23
- 40
oC to +85oC
AME8800SEEVZ
AQWww
5.0V
SOT-25
- 40
oC to +85oC
AME8800SEEVY
AQWww
5.0V
TSOT-25
- 40
oC to +85oC
AME88004EET
BDBww
4.0V
SOT-23
- 40
oC to +85oC
AME88004EETL
BDBww
4.0V
TSOT-23
- 40
oC to +85oC
AME88004EETY
BDBww
4.0V
TSOT-23
- 40
oC to +85oC
AME88004EETZ
BDBww
4.0V
SOT-23
- 40
oC to +85oC


Số phần tương tự - AME8800DEETY

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Microelectronics
AME8800DEET AME-AME8800DEET Datasheet
132Kb / 20P
   300mA CMOS LDO
More results

Mô tả tương tự - AME8800DEETY

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Microelectronics
AME8804 AME-AME8804 Datasheet
97Kb / 12P
   300mA CMOS LDO
logo
Unisonic Technologies
L1183B UTC-L1183B Datasheet
191Kb / 7P
   300mA CMOS LDO
logo
E-Tech Electronics LTD
L1183A ETL-L1183A Datasheet
186Kb / 6P
   300mA CMOS LDO
logo
Unisonic Technologies
L1183B UTC-L1183B_12 Datasheet
191Kb / 7P
   300mA CMOS LDO
logo
Analog Microelectronics
AME8804 AME-AME8804_12 Datasheet
171Kb / 18P
   300mA CMOS LDO
AME8824 AME-AME8824_08 Datasheet
166Kb / 14P
   300mA CMOS LDO
logo
List of Unclassifed Man...
CM2835 ETC1-CM2835 Datasheet
328Kb / 9P
   300mA CMOS LDO
logo
Analog Microelectronics
AME8803 AME-AME8803_08 Datasheet
218Kb / 19P
   300mA CMOS LDO
AME8801 AME-AME8801 Datasheet
114Kb / 14P
   300mA CMOS LDO
AME8803 AME-AME8803 Datasheet
117Kb / 13P
   300mA CMOS LDO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com