công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

54FCT244FMQB bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 54FCT244FMQB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal Buffer/Line Driver with TRI-STATE Outputs
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

54FCT244FMQB bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Texas Instruments

  54FCT244FMQB Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments 54FCT244FMQB Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments 54FCT244FMQB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments 54FCT244FMQB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments 54FCT244FMQB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
54FCT244
Octal Buffer/Line Driver with TRI-STATE® Outputs
General Description
The ’FCT244 is an octal buffer and line driver with
TRI-STATE outputs designed to be employed as a memory
and address driver, clock driver, or bus-oriented transmitter/
receiver.
Features
n Non-inverting buffers
n Output sink capability of 48 mA, source capability of
12 mA
n TRI-STATE outputs drive lines or buffer memory address
registers
n TTL input and output level compatible
n CMOS power consumption
n Standard Microcircuit Drawing (SMD) 5962-8763001
Ordering Code
Military
Package
Package Description
Number
54FCT244DMQB
J20A
20-Lead Ceramic Dual-In-Line
54FCT244FMQB
W20A
20-Lead Cerpack
54FCT244LMQB
E20A
20-Lead Ceramic Leadless Chip Carrier, Type C
Connection Diagrams
Pin
Names
Description
OE
1,OE2
Output Enable Input
(Active Low)
I
0–I7
Inputs
O
0–O7
Outputs
OE
1
I
0–3
O
0–3
OE
2
I
4–7
O
4–7
HX
Z
H
X
Z
L
H
HLH
H
L
L
LLL
L
H = HIGH Voltage Level
L = LOW Voltage Level
X = Immaterial
Z = High Impedance
TRI-STATE® is a registered trademark of National Semiconductor Corporation.
Pin Assignment for
DIP and Flatpak
DS100967-1
Pin Assignment for LCC
DS100967-2
September 1998
© 1999 National Semiconductor Corporation
DS100967
www.national.com


Số phần tương tự - 54FCT244FMQB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rochester Electronics
54FCT244FMQB ROCHESTER-54FCT244FMQB Datasheet
529Kb / 6P
   Octal Buffer/Line Driver with TRI-STATE Outputs TTL input and output level compatible
More results

Mô tả tương tự - 54FCT244FMQB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
54ABT240 NSC-54ABT240 Datasheet
134Kb / 8P
   Octal Buffer/Line Driver with TRI-STATE Outputs
54AC244 NSC-54AC244 Datasheet
136Kb / 8P
   Octal Buffer/Line Driver with TRI-STATE Outputs
54FCT244 NSC-54FCT244 Datasheet
110Kb / 5P
   Octal Buffer/Line Driver with TRI-STATE Outputs
54F540DM NSC-54F540DM Datasheet
166Kb / 8P
   Octal Buffer/Line Driver with TRI-STATE Outputs
54AC541 NSC-54AC541 Datasheet
124Kb / 6P
   Octal Buffer/Line Driver with TRI-STATE Outputs
54FCT240 NSC-54FCT240 Datasheet
129Kb / 6P
   Octal Buffer/Line Driver with TRI-STATE Outputs
54FCT540 NSC-54FCT540 Datasheet
125Kb / 5P
   Octal Buffer/Line Driver with TRI-STATE Outputs
54FCT541 NSC-54FCT541 Datasheet
131Kb / 6P
   Octal Buffer/Line Driver with TRI-STATE Outputs
54ABT541 NSC-54ABT541 Datasheet
259Kb / 10P
   Octal Buffer/Line Driver with TRI-STATE Outputs
logo
Texas Instruments
54ABT244 TI1-54ABT244_13 Datasheet
306Kb / 10P
[Old version datasheet]   Octal Buffer/Line Driver with TRI-STATE Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com