công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9951YSV-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9951YSV-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  400 MSPS 14-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9951YSV-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Analog Devices

  AD9951YSV-REEL7 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD9951YSV-REEL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD9951YSV-REEL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD9951YSV-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9951YSV-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9951YSV-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9951YSV-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9951YSV-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9951YSV-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 28 page
background image
AD9951
Rev. A | Page 3 of 28
GENERAL DESCRIPTION
The AD9951 is a direct digital synthesizer (DDS) featuring a
14-bit DAC operating up to 400 MSPS. The AD9951 uses
advanced DDS technology, coupled with an internal high speed,
high performance DAC to form a digitally programmable,
complete high frequency synthesizer capable of generating a
frequency-agile analog output sinusoidal waveform at up to
200 MHz. The AD9951 is designed to provide fast frequency
hopping and fine tuning resolution (32-bit frequency tuning
word). The frequency tuning and control words are loaded into
the AD9951 via a serial I/O port.
The AD9951 is specified to operate over the extended industrial
temperature range of –40°C to +105°C.


Số phần tương tự - AD9951YSV-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9951YSV-REEL7 AD-AD9951YSV-REEL7 Datasheet
825Kb / 28P
   400 MSPS 14-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
Rev. 0
More results

Mô tả tương tự - AD9951YSV-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9953YSVZ AD-AD9953YSVZ Datasheet
574Kb / 32P
   400 MSPS, 14-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
REV. A
AD9951 AD-AD9951 Datasheet
825Kb / 28P
   400 MSPS 14-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
Rev. 0
AD9952 AD-AD9952 Datasheet
731Kb / 28P
   400 MSPS 14-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
REV. 0
AD9952YSVZ AD-AD9952YSVZ Datasheet
569Kb / 28P
   400 MSPS 14-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
REV. B
AD9953 AD-AD9953_15 Datasheet
574Kb / 32P
   400 MSPS, 14-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
REV. A
AD9954 AD-AD9954 Datasheet
1Mb / 36P
   400 MSPS 14-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
REV. 0
AD9951 AD-AD9951_15 Datasheet
480Kb / 28P
   400 MSPS 14-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
REV. A
AD9954 AD-AD9954_09 Datasheet
472Kb / 40P
   400 MSPS, 14-Bit, 1.8 V CMOS, Direct Digital Synthesizer
REV. B
AD9952 AD-AD9952_15 Datasheet
569Kb / 28P
   400 MSPS 14-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
REV. B
AD9859 AD-AD9859 Datasheet
574Kb / 24P
   400 MSPS, 10-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com