công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8606ARZ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8606ARZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision, Low Noise, CMOS, Rail-to-Rail, Input/Output Operational Amplifiers
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8606ARZ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD8606ARZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8606ARZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8606ARZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8606ARZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8606ARZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8606ARZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD8606ARZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD8606ARZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD8606ARZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 24 page
background image
Data Sheet
AD8605/AD8606/AD8608
Rev. N | Page 11 of 24
FREQUENCY (Hz)
140
80
–60
1k
10M
10k
100k
1M
40
0
–40
100
120
60
20
–20
VS = 5V
Figure 19. PSRR vs. Frequency
CAPACITANCE (pF)
45
40
0
10
1k
100
35
30
10
25
20
15
5
VS = 5V
RL =
TA = 25°C
AV = –1
+OS
–OS
Figure 20. Small Signal Overshoot vs. Load Capacitance
TEMPERATURE (°C)
2.0
0
–40
125
–25
–10
95
110
1.5
1.0
0.5
5
20
35
50
65
80
VS = 2.7V
VS = 5V
Figure 21. Supply Current/Amplifier vs. Temperature
SUPPLY VOLTAGE (V)
1.0
0.4
0
0.9
0.5
0.3
0.1
0.7
0.6
0.2
0.8
0
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
Figure 22. Supply Current/Amplifier vs. Supply Voltage
TIME (1s/DIV)
VS = 5V
Figure 23. 0.1 Hz to 10 Hz Input Voltage Noise
TIME (200ns/DIV)
VS = ±2.5V
RL = 10kΩ
CL = 200pF
AV = 1
Figure 24. Small Signal Transient Response


Số phần tương tự - AD8606ARZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8606ARZ AD-AD8606ARZ Datasheet
738Kb / 24P
   Precision, Low Noise, CMOS, Rail-to-Rail, Input/Output Operational Amplifiers
Rev. H
AD8606ARZ-REEL AD-AD8606ARZ-REEL Datasheet
738Kb / 24P
   Precision, Low Noise, CMOS, Rail-to-Rail, Input/Output Operational Amplifiers
Rev. H
AD8606ARZ-REEL7 AD-AD8606ARZ-REEL7 Datasheet
738Kb / 24P
   Precision, Low Noise, CMOS, Rail-to-Rail, Input/Output Operational Amplifiers
Rev. H
More results

Mô tả tương tự - AD8606ARZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8605 AD-AD8605 Datasheet
559Kb / 20P
   Precision Low noise CMOS Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers
REV. D
AD8605 AD-AD8605_08 Datasheet
738Kb / 24P
   Precision, Low Noise, CMOS, Rail-to-Rail, Input/Output Operational Amplifiers
Rev. H
AD8603 AD-AD8603_05 Datasheet
457Kb / 20P
   Precision Micropower, Low Noise CMOS Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers
REV. B
AD8603 AD-AD8603 Datasheet
448Kb / 16P
   Precision Micropower, Low Noise CMOS, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers
REV. C
OP-184 AD-OP-184 Datasheet
522Kb / 20P
   Precision Rail-to-Rail Input & Output Operational Amplifiers
REV. 0
OP184 AD-OP184 Datasheet
291Kb / 20P
   Precision Rail-to-Rail Input & Output Operational Amplifiers
REV. 0
logo
Rohm
BD728X-LB ROHM-BD728X-LB Datasheet
1Mb / 23P
   Low Noise Rail-to-Rail Input/Output High Speed CMOS Operational Amplifiers
03.Mar.2023 Rev.001
logo
Analog Devices
AD8613 AD-AD8613 Datasheet
333Kb / 16P
   Low Cost Micropower, Low Noise CMOS Rail-to- Rail, Input/Output Operational Amplifiers
REV. B
AD8613 AD-AD8613_16 Datasheet
291Kb / 16P
   Low Cost Micropower, Low Noise CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Operational Amplifiers
AD8613 AD-AD8613_10 Datasheet
305Kb / 16P
   Low Cost Micropower, Low Noise CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Operational Amplifiers
Rev. E
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com