công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMBTH11 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện MMBTH11
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN RF Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

MMBTH11 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  MMBTH11 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor MMBTH11 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor MMBTH11 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor MMBTH11 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor MMBTH11 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor MMBTH11 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor MMBTH11 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor MMBTH11 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
Electrical Characteristics
TA = 25°C unless otherwise noted
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min
Max
Units
OFF CHARACTERISTICS
V(BR)CEO
Collector-Emitter Sustaining Voltage*
IC = 1.0 mA, IB = 0
25
V
V(BR)CBO
Collector-Base Breakdown Voltage
IC = 100
µA, I
E = 0
30
V
V(BR)EBO
Emitter-Base Breakdown Voltage
IE = 10
µA, I
C = 0
3.0
V
ICBO
Collector Cutoff Current
VCB = 25 V, IE = 0
100
nA
IEBO
Emitter Cutoff Current
VEB = 2.0 V, IC = 0
100
nA
ON CHARACTERISTICS
hFE
DC Current Gain
IC = 4.0 mA, VCE = 10 V
60
VCE(sat)
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC = 4.0 mA, IB = 0.4 mA
0.5
V
VBE(on)
Base-Emitter On Voltage
IC = 4.0 mA, VCE = 10 V
0.95
V
SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS
*Pulse Test: Pulse Width ≤ 300 µs, Duty Cycle ≤ 2.0%
fT
Current Gain - Bandwidth Product
IC = 4.0 mA, VCE = 10 V,
f = 100 MHz
650
MHz
Ccb
Collector-Base Capacitance
VCB = 10 V, IE = 0, f = 1.0 MHz
0.7
pF
Crb
Common-Base Feedback Capacitance
VCB = 10 V, IE = 0, f = 1.0 MHz
0.6
0.9
pF
rb’Cc
Collector Base Time Constant
IC = 4.0 mA, VCB = 10 V,
f = 31.8 MHz
9.0
pS
DC Typical Characteristics
DC Current Gain
vs Collector Current
P4
0.01
0.1
1
10
100
0
50
100
150
200
250
300
I - COLLECTOR CURRENT (mA)
C
V
= 5V
CE
125 ºC
- 40 ºC
25 °C
Collector-Emitter Saturation
Voltage vs Collector Current
P4
0.1
1
10
20 30
0.05
0.1
0.15
0.2
I
- COLLECTOR CURRENT (mA)
C
ββ = 10
125 ºC
- 40 ºC
25 °C
NPN RF Transistor
(continued)


Số phần tương tự - MMBTH11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
MMBTH11 FAIRCHILD-MMBTH11 Datasheet
128Kb / 8P
   NPN RF Transistor
More results

Mô tả tương tự - MMBTH11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
MPS5179 FAIRCHILD-MPS5179 Datasheet
51Kb / 4P
   NPN RF Transistor
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MMBT918 NJSEMI-MMBT918 Datasheet
77Kb / 2P
   NPN RF Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
BF240 FAIRCHILD-BF240 Datasheet
27Kb / 3P
   NPN RF Transistor
2N5770 FAIRCHILD-2N5770_01 Datasheet
298Kb / 7P
   NPN RF Transistor
MPS5179 FAIRCHILD-MPS5179_01 Datasheet
490Kb / 12P
   NPN RF Transistor
PN918 FAIRCHILD-PN918_01 Datasheet
512Kb / 15P
   NPN RF Transistor
logo
Advanced Semiconductor
MSC80213 ASI-MSC80213 Datasheet
25Kb / 2P
   NPN RF TRANSISTOR
MSC80278 ASI-MSC80278 Datasheet
21Kb / 1P
   NPN RF TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
MPS6543 FAIRCHILD-MPS6543 Datasheet
23Kb / 2P
   NPN RF Transistor
2N5770 FAIRCHILD-2N5770 Datasheet
25Kb / 2P
   NPN RF Transistor
MMBT5770 FAIRCHILD-MMBT5770 Datasheet
302Kb / 6P
   NPN RF Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com