công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5327BRU-REEL bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5327BRU-REEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 V to 5.5 V, 400 muA, Quad Voltage Output
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5327BRU-REEL bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD5327BRU-REEL Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD5327BRU-REEL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5327BRU-REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5327BRU-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5327BRU-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5327BRU-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5327BRU-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5327BRU-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5327BRU-REEL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 28 page
background image
AD5307/AD5317/AD5327
Rev. C | Page 6 of 28
2mA
IOL
2mA
IOH
VOH (MIN)
TO OUTPUT
PIN
CL
50pF
Figure 2. Load Circuit for Digital Output (SDO) Timing Specifications
SCLK
DIN
DB15
DB0
t4
t1
t3
t2
t8
t7
t9
t12
t10
t11
t6
t5
LDAC1
LDAC2
CLR
SYNC
NOTES
1ASYNCHRONOUS LDAC UPDATE MODE.
2SYNCHRONOUS LDAC UPDATE MODE.
Figure 3. Serial Interface Timing Diagram
SCLK
DIN
DB15
DB0
DB15'
DB0'
DB0
SDO
INPUT WORD FOR DAC N
INPUT WORD FOR DAC (N+1)
UNDEFINED
INPUT WORD FOR DAC N
DB15
t1
SYNC
LDAC
t2
t3
t4
t5
t6
t8
t9
t13
t14
t15
t16
Figure 4. Daisy-Chaining Timing Diagram


Số phần tương tự - AD5327BRU-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5327 AD-AD5327 Datasheet
427Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 500 uA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
REV. F
AD5327 AD-AD5327 Datasheet
359Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 115 uA, Parallel Interface Single Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5327 AD-AD5327 Datasheet
274Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 230uA, Parallel Interface Dual Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5327 AD-AD5327 Datasheet
324Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 500 uA, Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5327 AD-AD5327 Datasheet
357Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 500 關A, Quad Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs in 10-Lead Packages
Rev. H
More results

Mô tả tương tự - AD5327BRU-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5315BRMZ AD-AD5315BRMZ Datasheet
565Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 500 muA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
Rev. G
AD5339BRMZ AD-AD5339BRMZ Datasheet
593Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 250 muA, 2-Wire Interface
REV. C
AD5342BRUZ AD-AD5342BRUZ Datasheet
327Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 230 muA, Parallel Interface Dual Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5316 AD-AD5316_15 Datasheet
528Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 400 A, 2-Wire Interface, Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
Rev. F
AD5306 AD-AD5306_15 Datasheet
528Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 400 A, 2-Wire Interface, Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
Rev. F
AD5326 AD-AD5326_15 Datasheet
528Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 400 A, 2-Wire Interface, Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
Rev. F
AD5307 AD-AD5307_15 Datasheet
585Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 400 A, Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
REV. C
AD5317 AD-AD5317_15 Datasheet
585Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 400 A, Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
REV. C
AD5327 AD-AD5327_15 Datasheet
585Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 400 A, Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
REV. C
AD5306 AD-AD5306 Datasheet
528Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 400 關A, 2-Wire Interface, Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
Rev. F
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com