công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5248BRMZ50 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5248BRMZ50
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual, 256-Position, I2C-Compatible Digital Potentiometers
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5248BRMZ50 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD5248BRMZ50 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD5248BRMZ50 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5248BRMZ50 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5248BRMZ50 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5248BRMZ50 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5248BRMZ50 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5248BRMZ50 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5248BRMZ50 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5248BRMZ50 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 20 page
background image
AD5243/AD5248
Data Sheet
Rev. B | Page 6 of 20
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
TA = 25°C, unless otherwise noted.
Table 4.
Parameter
Rating
VDD to GND
−0.3 V to +7 V
VA, VB, VW to GND
VDD
Terminal Current, Ax to Bx, Ax to Wx, Bx to Wx1
Pulsed
±20 mA
Continuous
±5 mA
Digital Inputs and Output Voltage to GND
0 V to 7 V
Operating Temperature Range
−40°C to +125°C
Maximum Junction Temperature (TJMAX)
150°C
Storage Temperature
−65°C to +150°C
Lead Temperature (Soldering, 10 sec)
300°C
Thermal Resistance, θJA for 10-Lead MSOP2
230°C/W
1
The maximum terminal current is bound by the maximum current handling
of the switches, the maximum power dissipation of the package, and the
maximum applied voltage across any two of the A, B, and W terminals at a
given resistance.
2
The package power dissipation is (TJMAX − TA)/θJA.
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION


Số phần tương tự - AD5248BRMZ50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5248BRMZ50 AD-AD5248BRMZ50 Datasheet
834Kb / 20P
   Dual, 256-Position, I2C-Compatible Digital Potentiometers
AD5248BRMZ50 AD-AD5248BRMZ50 Datasheet
834Kb / 20P
   Dual, 256-Position, I2C-Compatible Digital Potentiometers
AD5248BRMZ50-RL7 AD-AD5248BRMZ50-RL7 Datasheet
834Kb / 20P
   Dual, 256-Position, I2C-Compatible Digital Potentiometers
AD5248BRMZ50-RL7 AD-AD5248BRMZ50-RL7 Datasheet
834Kb / 20P
   Dual, 256-Position, I2C-Compatible Digital Potentiometers
More results

Mô tả tương tự - AD5248BRMZ50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5248 AD-AD5248_16 Datasheet
834Kb / 20P
   Dual, 256-Position, I2C-Compatible Digital Potentiometers
AD5243 AD-AD5243_16 Datasheet
834Kb / 20P
   Dual, 256-Position, I2C-Compatible Digital Potentiometers
AD5241 AD-AD5241_09 Datasheet
550Kb / 20P
   I2C-Compatible, 256-Position Digital Potentiometers
REV. C
AD5241BR10 AD-AD5241BR10 Datasheet
394Kb / 16P
   I2C Compatible 256-Position Digital Potentiometers
REV. B
AD5241 AD-AD5241_15 Datasheet
550Kb / 20P
   IC-Compatible, 256-Position Digital Potentiometers
REV. C
AD5242 AD-AD5242_15 Datasheet
550Kb / 20P
   IC-Compatible, 256-Position Digital Potentiometers
REV. C
logo
ON Semiconductor
CAT5273 ONSEMI-CAT5273 Datasheet
225Kb / 14P
   Dual 256?릔osition I2C Compatible Digital Potentiometers (POTs)
July, 2013 ??Rev. 3
logo
Analog Devices
AD5243 AD-AD5243 Datasheet
1,012Kb / 20P
   Dual 256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
logo
ON Semiconductor
CAT5271 ONSEMI-CAT5271 Datasheet
191Kb / 13P
   Dual 256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
September, 2009 ??Rev. 1
logo
Analog Devices
AD5251 AD-AD5251 Datasheet
566Kb / 28P
   Dual 64-/256-Position I2C Nonvolatile Memory Digital Potentiometers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com