công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD1866R bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD1866R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Supply Dual 16-Bit Audio DAC
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1866R bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Analog Devices

  AD1866R Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD1866R Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD1866R Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD1866R Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD1866R Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD1866R Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD1866R Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD1866R Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD1866R Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
REV. 0
–2–
AD1866–SPECIFICATIONS (T
A = +25 C and +5 V supplies unless otherwise noted)
Min
Typ
Max
Unit
RESOLUTION
16
Bits
DIGITAL INPUTS
VIH
2.4
V
VIL
0.8
V
IIH, VIH = VL
1.0
µA
IIL, VIL = DGND
–10.0
µA
Maximum Clock Input Frequency
13.5
MHz
ACCURACY
Gain Error
±3
% of FSR
Gain Matching
±3
% of FSR
Midscale Error
±30
mV
Midscale Error Matching
±10
mV
Gain Linearity Error
±3dB
DRIFT (0
°C to +70°C)
Gain Drift
±100
ppm/
°C
Midscale Drift
–130
µV/°C
TOTAL HARMONIC DISTORTION + NOISE
0 dB, 990.5 Hz
AD1866N
0.005
0.01
%
AD1866R
0.005
0.01
%
–20 dB, 990.5 Hz
AD1866N
0.02
%
AD1866R
0.02
%
–60 dB, 990.5 Hz
AD1866N
2.0
%
AD1866R
2.0
%
CHANNEL SEPARATION (1 kHz, 0 dB)
108
115
dB
SIGNAL-TO-NOISE RATIO (With A-Weight Filter)
95
dB
D-RANGE (With A-Weight Filter)
90
dB
OUTPUT
Voltage Output Pins (VOL, VOR)
Output Range (
±3%)
±1V
Output Impedance
0.1
Load Current
±1mA
Bias Voltage Pins (VBL, VBR)
Output Range
+2.5
V
Output Impedance
350
POWER SUPPLY
Specification, VL and VS
4.75
5
5.25
V
Operation, VL and VS
3.5
5.25
V
+I, VL and VS = 5 V
10
14
mA
POWER DISSIPATION
50
70
mW
TEMPERATURE RANGE
Operation
–35
85
°C
Storage
–60
100
°C
Specifications subject to change without notice.
Specifications in boldface are tested on all production units at final electrical


Số phần tương tự - AD1866R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1866R AD-AD1866R Datasheet
251Kb / 12P
   Single Supply Dual 16-Bit Audio DAC
REV. 0
AD1866R-REEL AD-AD1866R-REEL Datasheet
251Kb / 12P
   Single Supply Dual 16-Bit Audio DAC
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD1866R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1866 AD-AD1866 Datasheet
251Kb / 12P
   Single Supply Dual 16-Bit Audio DAC
REV. 0
AD1866 AD-AD1866_15 Datasheet
183Kb / 12P
   Single Supply Dual 16-Bit Audio DAC
REV. 0
AD1868 AD-AD1868 Datasheet
246Kb / 12P
   Single Supply Dual 18-Bit Audio DAC
REV. A
AD1868 AD-AD1868_15 Datasheet
250Kb / 12P
   Single Supply Dual 18-Bit Audio DAC
REV. A
AD1856 AD-AD1856 Datasheet
870Kb / 8P
   16-BIT PCM Audio DAC
REV. B
logo
NXP Semiconductors
TDA1541 PHILIPS-TDA1541 Datasheet
91Kb / 12P
   Dual 16-bit DAC
November 1985
logo
MOSA ELECTRONICS
MS6333 MOSA-MS6333_1 Datasheet
302Kb / 13P
   16-Bit Stereo Audio DAC & Headphone Driver Single Supply Voltage and Low Voltage
logo
Analog Devices
AD1865N-K AD-AD1865N-K Datasheet
693Kb / 12P
   Complete Dual 18-Bit 16 x FS Audio DAC
REV. 0
logo
MOSA ELECTRONICS
MS6336 MOSA-MS6336_1 Datasheet
743Kb / 21P
   16-bit Stereo Audio DAC Dual 1.6W Power Amplifiers
MS6336 MOSA-MS6336 Datasheet
699Kb / 18P
   16-bit Stereo Audio DAC Dual 1.6W Power Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com