công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD536AJQ bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD536AJQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Circuit True RMS-to-DC Converter
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD536AJQ bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  AD536AJQ Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD536AJQ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD536AJQ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD536AJQ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD536AJQ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD536AJQ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD536AJQ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD536AJQ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD536AJQ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
AD536A
Data Sheet
Rev. E | Page 4 of 16
AD536AJ
AD536AK
AD536AS
Parameter
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
IOUT TERMINAL
IOUT Scale Factor
40
40
40
µA/V rms
IOUT Scale Factor Tolerance
±10
±20
±10
±20
±10
±20
%
Output Resistance
20
25
30
20
25
30
20
25
30
kΩ
Voltage Compliance
−VS to
(+VS − 2.5 V)
−VS to
(+VS − 2.5 V)
−VS to
(+VS − 2.5 V)
V
BUFFER AMPLIFIER
Input and Output Voltage
Range
−VS to
(+VS − 2.5V)
−VS to
(+VS − 2.5V)
−VS to
(+VS − 2.5V)
V
Input Offset Voltage, RS = 25 kΩ
±0.5
±4
±0.5
±4
±0.5
±4
mV
Input Bias Current
20
60
20
60
20
60
nA
Input Resistance
108
108
108
Output Current
(+5 mA,
(+5 mA,
(+5 mA,
−130 µA)
−130 µA)
−130 µA)
Short-Circuit Current
20
20
20
mA
Output Resistance
0.5
0.5
0.5
Small-Signal Bandwidth
1
1
1
MHz
Slew Rate4
5
5
5
V/µs
POWER SUPPLY
Voltage Rated Performance
±15
±15
±15
V
Dual Supply
±3.0
±18
±3.0
±18
±3.0
±18
V
Single Supply
+5
+36
+5
+36
+5
+36
V
Quiescent Current
Total VS, 5 V to 36 V, TMIN to TMAX
1.2
2
1.2
2
1.2
2
mA
TEMPERATURE RANGE
Rated Performance
0
+70
0
+70
−55
+125
°C
Storage
−55
+150
−55
+150
−55
+150
°C
NUMBER OF TRANSISTORS
65
65
65
1 Accuracy is specified for 0 V to 7 V rms, dc or 1 kHz sine wave input with the AD536A connected as in the figure referenced.
2 Error vs. crest factor is specified as an additional error for 1 V rms rectangular pulse input, pulse width = 200 μs.
3 Input voltages are expressed in volts rms, and error is expressed as a percentage of the reading.
4 With 2kΩ external pull-down resistor.


Số phần tương tự - AD536AJQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD536AJQ AD-AD536AJQ Datasheet
151Kb / 8P
   Integrated Circuit True RMS-to-DC Converter
REV. B
More results

Mô tả tương tự - AD536AJQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD536A AD-AD536A_15 Datasheet
419Kb / 15P
   Integrated Circuit True RMS-to-DC Converter
Rev. F
AD536A AD-AD536A Datasheet
151Kb / 8P
   Integrated Circuit True RMS-to-DC Converter
REV. B
SSM2110 AD-SSM2110_15 Datasheet
3Mb / 11P
   TRUE RMS TO DC CONVERTER
logo
Cyrustek corporation
ES5 CYRUSTEK-ES5 Datasheet
471Kb / 8P
   True RMS-to-DC Converter
logo
National Semiconductor ...
LH0091 NSC-LH0091 Datasheet
126Kb / 6P
   LH0091 True RMS to DC Converter
logo
Burr-Brown (TI)
4341 BURR-BROWN-4341 Datasheet
331Kb / 4P
   LOW COST TRUE RMS-TO-DC CONVERTER
logo
Analog Devices
AD636 AD-AD636 Datasheet
157Kb / 8P
   Low Level, True RMS-to-DC Converter
REV. B
AD636 AD-AD636_15 Datasheet
677Kb / 17P
   Low Level, True RMS-to-DC Converter
Rev. E
AD636 AD-AD636_13 Datasheet
444Kb / 16P
   Low Level, True RMS-to-DC Converter
REV. E
logo
Cyrustek corporation
ES636 CYRUSTEK-ES636 Datasheet
227Kb / 13P
   True RMS-to-DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com