công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PZTA06 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện PZTA06
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN General Purpose Amplifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

PZTA06 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  PZTA06 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor PZTA06 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor PZTA06 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor PZTA06 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Electrical Characteristics
TA = 25°C unless otherwise noted
OFF CHARACTERISTICS
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min
Max
Units
V(BR)CEO
Collector-Emitter Sustaining Voltage*
IC = 1.0 mA, IB = 0
80
V
V(BR)EBO
Emitter-Base Breakdown Voltage
IE = 100
µA, I
C = 0
4.0
V
ICEO
Collector-Cutoff Current
VCE = 60 V, IB = 0
0.1
µA
ICBO
Collector-Cutoff Current
VCB = 80 V, IE = 0
0.1
µA
ON CHARACTERISTICS
hFE
DC Current Gain
IC = 10 mA, VCE = 1.0 V
IC = 100 mA, VCE = 1.0 V
100
100
VCE(sat)
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC = 100 mA, IB = 10 mA
0.25
V
VBE(on)
Base-Emitter On Voltage
IC = 100 mA, VCE = 1.0 V
1.2
V
SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS
*Pulse Test: Pulse Width ≤ 300 µs, Duty Cycle ≤ 2.0%
Spice Model
NPN (Is=8.324f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=12.16K Ne=1.368 Ise=73.27f Ikf=.1096 Xtb=1.5 Br=11.1 Nc=2 Isc=0
Ikr=0 Rc=.25 Cjc=18.36p Mjc=.3843 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=55.61p Mje=.3834 Vje=.75 Tr=72.15n Tf=516.1p Itf=.5
Vtf=4 Xtf=6 Rb=10)
Typical Characteristics
fT
Current Gain - Bandwidth Product
IC = 10 mA, VCE = 2.0 V,
f = 100 MHz
100
MHz
Collector-Emitter Saturation
Voltage vs Collector Current
P33
0.1
1
10
100
1000
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
I - COLLECTOR CURRENT (mA)
C
ββ = 10
- 40 ºC
25 °C
125 °C
NPN General Purpose Amplifier
(continued)
Typical Pulsed Current Gain
vs Collector Current
P33
0.001
0.01
0.1
50
100
150
200
I
- COLLECTOR CURRENT (A)
- 40 ºC
25 °C
C
V
= 1V
CE
125 °C


Số phần tương tự - PZTA06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PZTA06 PHILIPS-PZTA06 Datasheet
50Kb / 8P
   NPN general purpose transistor
1997 Jul 14
logo
Fairchild Semiconductor
PZTA06 FAIRCHILD-PZTA06 Datasheet
654Kb / 15P
   NPN General Purpose Amplifier
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
PZTA06 JIANGSU-PZTA06 Datasheet
1Mb / 4P
   S OT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
PZTA06 DGNJDZ-PZTA06 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Unisonic Technologies
PZTA06G-AA3-R UTC-PZTA06G-AA3-R Datasheet
124Kb / 3P
   AMPLIFIER TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - PZTA06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
BCW33 FAIRCHILD-BCW33 Datasheet
85Kb / 5P
   NPN General Purpose Amplifier
BSR14 FAIRCHILD-BSR14 Datasheet
49Kb / 3P
   NPN General Purpose Amplifier
PN2484 FAIRCHILD-PN2484 Datasheet
39Kb / 2P
   NPN General Purpose Amplifier
PN3643 FAIRCHILD-PN3643 Datasheet
23Kb / 2P
   NPN General Purpose Amplifier
MPSW01 FAIRCHILD-MPSW01 Datasheet
140Kb / 5P
   NPN General Purpose Amplifier
logo
Unisonic Technologies
BC817 UTC-BC817 Datasheet
79Kb / 4P
   NPN GENERAL PURPOSE AMPLIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
MPSA18 FAIRCHILD-MPSA18_01 Datasheet
296Kb / 7P
   NPN General Purpose Amplifier
2N3904 FAIRCHILD-2N3904 Datasheet
64Kb / 7P
   NPN General Purpose Amplifier
2N4124 FAIRCHILD-2N4124 Datasheet
93Kb / 2P
   NPN General Purpose Amplifier
2N4410 FAIRCHILD-2N4410 Datasheet
24Kb / 2P
   NPN General Purpose Amplifier
2N4953 FAIRCHILD-2N4953 Datasheet
24Kb / 2P
   NPN General Purpose Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com