công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDG326P bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện FDG326P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Triple-Supply Power Management IC for Powering FPGAs and DSPs
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

FDG326P bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button FDG326P Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments FDG326P Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments FDG326P Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments FDG326P Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments FDG326P Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments FDG326P Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments FDG326P Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments FDG326P Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments FDG326P Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 29 page
background image
0.01
F
m
33 mW
0.1
F
m
15
H
m
100
F
m
100
F
m
1
F
m
33 mW
0.1
F
m
5
H
m
10
F
m
15.4 kW
61.9 kW
61.9 kW
100
F
m
36.5 kW
TPS75003-EP
SGLS311A
– DECEMBER 2006 – REVISED MARCH 2011
www.ti.com
Typical Application Circuit for Powering the Xilinx Spartan-3 FPGA
Figure 2.
TYPICAL CHARACTERISTICS
Measured using circuit in Figure 2
Buck Converter
BUCK LOAD REGULATION
BUCK LOAD REGULATION
Figure 3.
Figure 4.
8
Copyright
© 2006–2011, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): TPS75003-EP


Số phần tương tự - FDG326P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDG326P FAIRCHILD-FDG326P Datasheet
69Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDG326P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPS75003 TI-TPS75003 Datasheet
604Kb / 24P
[Old version datasheet]   Triple-Supply Power Management IC for Powering FPGAs and DSPs
TPS75003-EP TI1-TPS75003-EP Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Triple-Supply Power Management IC for Powering FPGAs and DSPs
TPS75003RHLT TI-TPS75003RHLT Datasheet
1,000Kb / 31P
[Old version datasheet]   Triple-Supply Power Management IC for Powering FPGAs and DSPs
logo
ATMEL Corporation
AT73C201 ATMEL-AT73C201 Datasheet
45Kb / 3P
   POWER SUPPLY AND BATTERY MANAGEMENT IC
logo
Texas Instruments
TMDSEVM6678LE TI1-TMDSEVM6678LE Datasheet
1Mb / 12P
[Old version datasheet]   Power Management Solutions for Xilinx and Altera FPGAs
TPS65219 TI-TPS65219 Datasheet
3Mb / 133P
[Old version datasheet]   TPS65219 Integrated Power Management IC for ARM Cortex?볾53 Processors and FPGAs
MAY 2022
TPS65219 TI-TPS65219_V01 Datasheet
3Mb / 150P
[Old version datasheet]   TPS65219 Integrated Power Management IC for ARM Cortex®—A53 Processors and FPGAs
REVISED MARCH 2023
TPS65219 TI-TPS65219_V03 Datasheet
4Mb / 156P
[Old version datasheet]   TPS65219 Integrated Power Management IC for ARM Cortex®—A53 Processors and FPGAs
REVISED MARCH 2023
TWL2203 TI-TWL2203 Datasheet
215Kb / 16P
[Old version datasheet]   POWER SUPPLY MANAGEMENT IC
TPS65232 TI1-TPS65232 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   TRIPLE BUCK POWER MANAGEMENT IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com