công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SMBJ51C bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Formosa MS |
|
SMBJ51C bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Formosa MS |
3 / 10 page !8"#$%&''(&)*+'&$&,- ]^_`^abde fghjklmno pmqrst q lupfvwwkpnnsk xyz{x}~ } Type Number Marking Reverse Stand-Off Voltage Breakdown Voltage Min. @IT Breakdown Voltage Max. @ IT Test Current Maximum Clamping Voltage @IPP Peak Pulse Current Reverse Leakage @VRMW (Uni) (Bi) (Uni) (Bi) VRMW(V) VBR MIN(V) VBR MAX(V) IT (mA) VC(V) IPP(A) IR(uA) SMBJ5.0 SMBJ5.0C KD AD 5.0 6.40 7.55 10 9.6 62.5 800.0 SMBJ5.0A SMBJ5.0CA KE AE 5.0 6.40 7.25 10 9.2 65.2 800.0 SMBJ6.0 SMBJ6.0C KF AF 6.0 6.67 8.45 10 11.4 52.6 800.0 SMBJ6.0A SMBJ6.0CA KG AG 6.0 6.67 7.67 10 10.3 58.3 800.0 SMBJ6.5 SMBJ6.5C KH AH 6.5 7.22 9.14 10 12.3 48.8 500.0 SMBJ6.5A SMBJ6.5CA KK AK 6.5 7.22 8.30 10 11.2 53.6 500.0 SMBJ7.0 SMBJ7.0C KL AL 7.0 7.78 9.86 10 13.3 45.1 200.0 SMBJ7.0A SMBJ7.0CA KM AM 7.0 7.78 8.95 10 12.0 50.0 200.0 SMBJ7.5 SMBJ7.5C KN AN 7.5 8.33 10.67 1.0 14.3 42.0 100.0 SMBJ7.5A SMBJ7.5CA KP AP 7.5 8.33 9.58 1.0 12.9 46.5 100.0 SMBJ8.0 SMBJ8.0C KQ AQ 8.0 8.89 11.3 1.0 15.0 40.0 50.0 SMBJ8.0A SMBJ8.0CA KR AR 8.0 8.89 10.23 1.0 13.6 44.1 50.0 SMBJ8.5 SMBJ8.5C KS AS 8.5 9.44 11.92 1.0 15.9 37.7 20.0 SMBJ8.5A SMBJ8.5CA KT AT 8.5 9.44 10.82 1.0 14.4 41.7 20.0 SMBJ9.0 SMBJ9.0C KU AU 9.0 10.0 12.6 1.0 16.9 35.5 10.0 SMBJ9.0A SMBJ9.0CA KV AV 9.0 10.0 11.5 1.0 15.4 39.0 10.0 SMBJ10 SMBJ10C KW AW 10 11.1 14.1 1.0 18.8 31.9 5.0 SMBJ10A SMBJ10CA KX AX 10 11.1 12.8 1.0 17.0 35.3 5.0 SMBJ11 SMBJ11C KY AY 11 12.2 15.4 1.0 20.1 29.9 5.0 SMBJ11A SMBJ11CA KZ AZ 11 12.2 14.0 1.0 18.2 33.0 5.0 SMBJ12 SMBJ12C LD BD 12 13.3 16.9 1.0 22.0 27.3 5.0 SMBJ12A SMBJ12CA LE BE 12 13.3 15.3 1.0 19.9 30.2 5.0 SMBJ13 SMBJ13C LF BF 13 14.4 18.2 1.0 23.8 25.2 5.0 SMBJ13A SMBJ13CA LG BG 13 14.4 16.5 1.0 21.5 27.9 5.0 SMBJ14 SMBJ14C LH BH 14 15.6 19.8 1.0 25.8 23.3 5.0 SMBJ14A SMBJ14CA LK BK 14 15.6 17.9 1.0 23.2 25.9 5.0 SMBJ15 SMBJ15C LL BL 15 16.7 21.1 1.0 26.9 22.3 5.0 SMBJ15A SMBJ15CA LM BM 15 16.7 19.2 1.0 24.4 24.6 5.0 SMBJ16 SMBJ16C LN BN 16 17.8 22.6 1.0 28.8 20.8 5.0 SMBJ16A SMBJ16CA LP BP 16 17.8 20.5 1.0 26.0 23.1 5.0 SMBJ17 SMBJ17C LQ BQ 17 18.9 23.9 1.0 30.5 19.7 5.0 SMBJ17A SMBJ17CA LR BR 17 18.9 21.7 1.0 27.6 21.7 5.0 SMBJ18 SMBJ18C LS BS 18 20.0 25.3 1.0 32.2 18.6 5.0 SMBJ18A SMBJ18CA LT BT 18 20.0 23.3 1.0 29.2 20.5 5.0 SMBJ20 SMBJ20C LU BU 20 22.2 28.1 1.0 35.8 16.8 5.0 SMBJ20A SMBJ20CA LV BV 20 22.2 25.5 1.0 32.4 18.5 5.0 ※ For Bi-directional type having VRWM of 10 Volts and less, the IR limit is double Page 3 Document ID Issued Date Revised Date Revision Page. DS-121838 2010/06/10 2012/11/21 F 10 http://www.formosams.com/ TEL:886-2-22696661 FAX:886-2-22696141 |
Số phần tương tự - SMBJ51C |
|
Mô tả tương tự - SMBJ51C |